Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TL05XA Arkusz danych(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Numer części TL05XA
Szczegółowy opis  ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL05XA Arkusz danych(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TL05XA Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL05XA Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL05XA Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL05XA Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL05XA Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL05XA Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL05XA Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL05XA Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL05XA Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 63 page
background image
TL05x, TL05xA
ENHANCED-JFET LOW-OFFSET
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS178A – FEBRUARY 1997 - REVISED FEBRUARY 2003
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage, VCC+ (see Note 1)
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply voltage, VCC– (see Note 1)
–18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage (see Note 2)
±30 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI (any input, see Notes 1 and 3)
±15 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II (each input)
±1 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO (each output)
±80 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VCC+
160 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of VCC–
160 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C
Unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Notes 4 and 5): D package (8 pin)
97
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D package (14 pin)
86
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DB package (14 pin)
96
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N package (14 pin)
80
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NS package (14 pin)
76
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P package (8 pin)
85
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PS package (8 pin)
95
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating virtual junction temperature, TJ
150
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16inch) from case for 10 seconds
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range
–65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VCC+ and VCC–.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN–.
3. The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 V, whichever is less.
4. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable
ambient temperature is PD = (TJ(max) – TA)/θJA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can impact reliability.
5. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
VCC
±
Supply voltage
±5
±15
±5
±15
V
VIC
Common mode input voltage
VCC
± = ±5 V
–1
4
–1
4
V
VIC
Common-mode input voltage
VCC
± = ±15 V
–11
11
–11
11
V
TA
Operating free-air temperature
0
70
–40
85
°C


Podobny numer części - TL05XA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TL05XA TI-TL05XA Datasheet
1Mb / 68P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
TL05XA STMICROELECTRONICS-TL05XA Datasheet
1Mb / 67P
   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL05XA TI-TL05XA Datasheet
1Mb / 68P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL05xA TI1-TL05xA Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET
More results

Podobny opis - TL05XA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TL05X TI-TL05X Datasheet
1,022Kb / 65P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL054IJ TI-TL054IJ Datasheet
1Mb / 68P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
TL05X STMICROELECTRONICS-TL05X_08 Datasheet
1Mb / 67P
   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL05X TI-TL05X_07 Datasheet
1Mb / 68P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL03X TI-TL03X_08 Datasheet
1Mb / 68P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL03X TI-TL03X Datasheet
1Mb / 63P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL031 TI1-TL031 Datasheet
1Mb / 72P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL05X TI1-TL05X_14 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-OFFSET
TL03X TI1-TL03X_15 Datasheet
2Mb / 74P
[Old version datasheet]   ENHANCED-JFET LOW-POWER LOW-OFFSET
logo
Rohm
BA8522RF ROHM-BA8522RF Datasheet
171Kb / 5P
   LOW OFFSET VOLTAGE DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com