Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STD70NH02L-1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Numer części STD70NH02L-1
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 24V - 0.0062 Ohm - 60A IPAK/DPAK STripFET II Power MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD70NH02L-1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STD70NH02L-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD70NH02L-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD70NH02L-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD70NH02L-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD70NH02L-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD70NH02L-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD70NH02L-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD70NH02L-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD70NH02L-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
Contents
STD70NH02L - STD70NH02L-1
2/16
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Appendix A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6
Packing mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


Podobny numer części - STD70NH02L-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L Datasheet
817Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L Datasheet
376Kb / 17P
   N-channel 25V - 0.0068廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD70N02L VBSEMI-STD70N02L Datasheet
902Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S)175 C MOSFET
logo
STMicroelectronics
STD70N02L-1 STMICROELECTRONICS-STD70N02L-1 Datasheet
817Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70N02L-1 STMICROELECTRONICS-STD70N02L-1 Datasheet
376Kb / 17P
   N-channel 25V - 0.0068廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
More results

Podobny opis - STD70NH02L-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L Datasheet
474Kb / 12P
   N-channel 24V - 0.0042 - 60A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L_06 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L Datasheet
510Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.0052 ohm - 60A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L_06 Datasheet
479Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM Power MOSFET
STD90N02L STMICROELECTRONICS-STD90N02L Datasheet
805Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L Datasheet
817Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD60NF55L STMICROELECTRONICS-STD60NF55L_06 Datasheet
430Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD38NH02L STMICROELECTRONICS-STD38NH02L Datasheet
527Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.011 ohm - 38A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD50NH02L STMICROELECTRONICS-STD50NH02L Datasheet
534Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.0085 ohm - 50A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD35NF3LL STMICROELECTRONICS-STD35NF3LL Datasheet
468Kb / 10P
   N-CHANNEL 30V - 0.014 ohm - 35A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com