Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CXA3355ERVQFN Arkusz danych(PDF) 10 Page - Sony Corporation

Numer części CXA3355ERVQFN
Szczegółowy opis  GPS Down Converter IC
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SONY [Sony Corporation]
Strona internetowa  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA3355ERVQFN Arkusz danych(HTML) 10 Page - Sony Corporation

Back Button CXA3355ERVQFN Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA3355ERVQFN Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA3355ERVQFN Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA3355ERVQFN Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA3355ERVQFN Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXA3355ERVQFN Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation CXA3355ERVQFN Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation CXA3355ERVQFN Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation CXA3355ERVQFN Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
– 10 –
CXA3355ER
Threshold Voltage Value (Antenna Sense)
(VCC1 = VCC2 = 1.8V, VCC3 = 3V, Ta = 25°C)
Item
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Threshold voltage 1
Threshold voltage 2
Threshold voltage at which connection of
the prescribed load is detected from the
open status
Threshold voltage for switching to the
short status from the prescribed load
connected status
10
140
30
170
60
200
Unit
mV
mV
Symbol
Vs1
Vs2


Podobny numer części - CXA3355ERVQFN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
CXA3355AER SONY-CXA3355AER Datasheet
410Kb / 29P
   GPS Down Converter IC
CXA3355TQ SONY-CXA3355TQ Datasheet
258Kb / 21P
   GPS Down Converter IC
More results

Podobny opis - CXA3355ERVQFN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
CXA3355AER SONY-CXA3355AER Datasheet
410Kb / 29P
   GPS Down Converter IC
CXA3355TQ SONY-CXA3355TQ Datasheet
258Kb / 21P
   GPS Down Converter IC
logo
Panasonic Semiconductor
AN18401A PANASONIC-AN18401A Datasheet
245Kb / 8P
   Down Converter IC for GPS
logo
Sony Corporation
CXA1951AQ SONY-CXA1951AQ Datasheet
364Kb / 16P
   GPS Down Converter
CXA1951Q SONY-CXA1951Q Datasheet
189Kb / 6P
   GPS Down Converter
logo
Sanyo Semicon Device
LA8153LF SANYO-LA8153LF Datasheet
176Kb / 7P
   Down Converter IC
logo
ON Semiconductor
LA8153QA ONSEMI-LA8153QA Datasheet
132Kb / 7P
   Down Converter IC
February, 2014
logo
Sony Corporation
CXA3008N-1 SONY-CXA3008N-1 Datasheet
225Kb / 12P
   L-BAND DOWN CONVERTER IC
logo
NEC
UPC2782GR NEC-UPC2782GR Datasheet
190Kb / 20P
   L BAND DOWN CONVERTER IC
logo
ATMEL Corporation
ATR2809 ATMEL-ATR2809_06 Datasheet
172Kb / 3P
   5.8-GHz Down Converter IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com