Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1557DH Arkusz danych(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI1557DH
Szczegółowy opis  N- and P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1557DH Arkusz danych(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  SI1557DH Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1557DH Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1557DH Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1557DH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1557DH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1557DH Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1557DH Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1557DH Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Si1557DH
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 71944
S-21684—Rev. B, 30-Sep-02
www.vishay.com
7
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
P−CHANNEL
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
1234
5
TJ = 150_C
TJ = 25_C
ID = 0.8 A
1
0.1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
3
5
1
2
Single Pulse Power
Time (sec)
4
1
100
600
10
10-1
10-2
10-3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 100 mA
Threshold Voltage
TJ - Temperature (_C)
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
10
1
0.1
1
10
100
0.01
0.1
3
1
ID = 0.2 A
1 ms
TA = 25_C
Single Pulse
dc, 10 s, 1 s
Limited
by rDS(on)
10 ms
100 ms
ID Limited
IDM Limited
BVDSS
Limited


Podobny numer części - SI1557DH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1557DH VISHAY-SI1557DH Datasheet
138Kb / 9P
   N- and P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1557DH VISHAY-SI1557DH_V01 Datasheet
138Kb / 9P
   N- and P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI1557DH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI1557DH KEXIN-KI1557DH Datasheet
55Kb / 2P
   N- and P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1557DH VISHAY-SI1557DH_V01 Datasheet
138Kb / 9P
   N- and P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI2311DS-T1-E3 VISHAY-SI2311DS-T1-E3 Datasheet
214Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1407DL-T1 VISHAY-SI1407DL-T1 Datasheet
80Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Jun-06
SI4465ADY VISHAY-SI4465ADY Datasheet
216Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jan-07
SI6467BDQ VISHAY-SI6467BDQ_05 Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
SI1307DL VISHAY-SI1307DL Datasheet
68Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
SI1407DL VISHAY-SI1407DL Datasheet
64Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 17-Jul-00
SI1305DL VISHAY-SI1305DL_08 Datasheet
109Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-51075-Rev. D, 13-Jun-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com