Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KRC402V Arkusz danych(PDF) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KRC402V
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRC402V Arkusz danych(HTML) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRC402V Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRC402V Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRC402V Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRC402V Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KRC402V Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KRC402V Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2001. 7. 24
5/6
KRC401V~KRC406V
Revision No : 0
I
- V
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
0.6
30
O
I(OFF)
I
- V
O
I(OFF)
I
- V
O
I(OFF)
I
- V
O
I(OFF)
I
- V
O
I(OFF)
I
- V
O
I(OFF)
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
50
100
300
500
1k
3k
5k
10k
KRC401V
V =5V
O
O
V =5V
KRC402V
10k
5k
3k
1k
500
300
100
50
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
30
0.6
O
V =5V
KRC403V
10k
5k
3k
1k
500
300
100
50
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
30
0.6
O
V =5V
KRC405V
10k
5k
3k
1k
500
300
100
50
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
30
0
30
50
100
300
500
1k
3k
5k
10k
KRC406V
V =5V
O
30
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
50
100
300
500
1k
3k
5k
10k
KRC404V
V =5V
O
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4


Podobny numer części - KRC402V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KRC402 KEC-KRC402 Datasheet
657Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC402E KEC-KRC402E Datasheet
120Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
More results

Podobny opis - KRC402V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3019 HSMC-HM3019 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBT2222A HSMC-HMBT2222A Datasheet
37Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBTH10 HSMC-HMBTH10 Datasheet
29Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMH2369 HSMC-HMH2369 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8050S HSMC-HA8050S Datasheet
36Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HBC848 HSMC-HBC848 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com