Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


LN54 Datasheet(Arkusz danych) 2 Page - Panasonic Semiconductor

Numer części LN54
Szczegółowy opis  GaAs Infrared Light Emitting Diode
Pobierz  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo 

   
 2 page
background image
2
LN54
Infrared Light Emitting Diodes
IF — Ta
60
50
40
30
20
10
Ambient temperature
Ta (˚C )
0
20406080
100
0
– 25
IFP — Duty cycle
10 2
10
1
10 –1
10 –2
Duty cycle (%)
10 –1
10
10 2
1
10 –3
10 –2
Ta = 25˚C
IF — VF
80
70
60
50
40
20
10
30
0
Forward voltage
V
F (V)
Ta = 25˚C
0
0.4
0.8
1.2
1.6
IFP — VF
10 4
10 3
10 2
10
1
Forward voltage
V
F (V)
10 –1
0
tw = 10µs
Duty Cycle = 0.1%
Ta = 25˚C
135
24
∆P
O — IF
120
80
40
100
60
20
10
20
30
40
50
60
0
0
Forward current
I
F (mA)
∆P
O — Ta
10
1
Ambient temperature
Ta (˚C )
– 40
0
40
80
120
IF = 50mA
10 2
10 3
λ
P — Ta
1000
980
960
940
920
900
Ambient temperature
Ta (˚C )
IF = 50mA
–40
0
40
80
120
∆P
O — IFP
10 3
10 2
10
1
Pulse forward current
I
FP (mA)
10 3
10 4
10 2
10 –1
10
tw = 10µs
(1) f = 100Hz
(2) f = 21kHz
(3) f = 42kHz
(4) f = 60kHz
Ta = 25˚C
VF — Ta
1.6
1.2
0.8
0.4
0
Ambient temperature
Ta (˚C )
– 40
0
40
80
120
(1)
(2)
(3)
(4)
IF = 50mA
10mA
1mA




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download



Powiązane numery części

Numer częściSzczegółowy opis komponentówHtml ViewProducent
LN52GaAs Infrared Light Emitting Diode 1 2 3 Panasonic Semiconductor
LNA2801LGaAlAs on GaAs Infrared Light Emitting Diode 1 2 Panasonic Semiconductor
LNA2902LGaAs infrared light emitting diode For optical control systems 1 2 3 4 Panasonic Semiconductor
LN55GaAs Infrared Light Emitting Diode 1 2 Panasonic Semiconductor
LNA2802LGaAs Infrared Light Emitting Diode 1 2 3 Panasonic Semiconductor
LN61CGaAs INFRARED LIGHT EMITTING DIODE 1 2 3 4 5 MorePanasonic Semiconductor
LN58GaAs Infrared Light Emitting Diode 1 2 3 Panasonic Semiconductor
LNA2901LGaAs Infrared Light Emitting Diode 1 2 Panasonic Semiconductor
LN65GaAs Infrared Light Emitting Diode 1 2 3 Panasonic Semiconductor
LNA2903LGaAs Infrared Light Emitting Diode 1 2 3 Panasonic Semiconductor

Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl