Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LC-FSLC-S190N-0406A Arkusz danych(PDF) 4 Page - Hitachi Metals, Ltd

Numer części LC-FSLC-S190N-0406A
Szczegółowy opis  2012 Size 1850/1910 MHz Chip Multilayer Coupler
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI-METALS [Hitachi Metals, Ltd]
Strona internetowa  http://www.hitachi-metals.co.jp/e
Logo HITACHI-METALS - Hitachi Metals, Ltd

LC-FSLC-S190N-0406A Arkusz danych(HTML) 4 Page - Hitachi Metals, Ltd

  LC-FSLC-S190N-0406A Datasheet HTML 1Page - Hitachi Metals, Ltd LC-FSLC-S190N-0406A Datasheet HTML 2Page - Hitachi Metals, Ltd LC-FSLC-S190N-0406A Datasheet HTML 3Page - Hitachi Metals, Ltd LC-FSLC-S190N-0406A Datasheet HTML 4Page - Hitachi Metals, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
10
0
20
30
40
50
10
20
30
40
CH1 S11 l og MAG
5 dB/ REF 0 d B
CH2 S21 l og MAG
REF 0 d B
. 1 dB/
START
0. 5GHz
STOP
2. 5 GHz
CH2 S21 l og MAG
REF 0 d B
5 dB/
START
0. 5 GHz
STOP
2. 5 GHz
1 : - 25. 589 dB
CH2 S21 l og MAG
REF 0 dB
5 dB/
START
0. 5GHz
STOP
2. 5GHz
1 : - 14. 736 dB
1
2
1
2
1 8 5 0 MH z
2 : - 25. 615 dB
1 9 1 0 MH z
1 8 5 0 MHz
2 : - 14. 462 dB
1 9 1 0 MH z
I n
Coupl i ng Por t
Out
I sol at i on Por t
1 : - 23. 063 dB
1 : - . 2250 dB
1 8 5 0
MHz
2 : - 22. 545 dB
1 9 1 0
MHz
1 8 5 0
MHz
2 : - . 2553 dB
1 9 1 0
MHz
1
2
1
2
0
0. 2
0. 4
0. 1
0. 3
0. 5
0
10
20
30
1850/1910 MHz
Chip Multilayer Coupler“FSLC-S190N”
FSLC-S190N Sample Data
LC-FSLC-S190N-0406A


Podobny numer części - LC-FSLC-S190N-0406A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Metals, Ltd
LC-FSLC-S190N-W-0408A HITACHI-METALS-LC-FSLC-S190N-W-0408A Datasheet
56Kb / 4P
   2012 Size 1.92/1.98GHz Band Chip Multilayer Coupler
More results

Podobny opis - LC-FSLC-S190N-0406A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Metals, Ltd
FSLC-S190E HITACHI-METALS-FSLC-S190E Datasheet
42Kb / 4P
   2012 Size 1850/1910 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S170E HITACHI-METALS-FSLC-S170E Datasheet
85Kb / 3P
   2012 Size Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090S-A HITACHI-METALS-FSLC-S090S-A Datasheet
43Kb / 4P
   2012 Size 800/850 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090T-A HITACHI-METALS-FSLC-S090T-A Datasheet
55Kb / 4P
   2012 Size 800/850 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S170N HITACHI-METALS-FSLC-S170N Datasheet
44Kb / 3P
   2012 Size Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090M-G1 HITACHI-METALS-FSLC-S090M-G1 Datasheet
55Kb / 4P
   2012 Size 869/915 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090T-P HITACHI-METALS-FSLC-S090T-P Datasheet
55Kb / 4P
   2012 Size 925/960 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090S-G HITACHI-METALS-FSLC-S090S-G Datasheet
55Kb / 4P
   2012 Size 869/915 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090M-A1 HITACHI-METALS-FSLC-S090M-A1 Datasheet
42Kb / 4P
   2012 Size 800/850 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090S-P HITACHI-METALS-FSLC-S090S-P Datasheet
42Kb / 4P
   2012 Size 925/960 MHz Chip Multilayer Coupler
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com