Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LC-FSTH-90S-AGP-0408A Arkusz danych(PDF) 1 Page - Hitachi Metals, Ltd

Numer części LC-FSTH-90S-AGP-0408A
Szczegółowy opis  800 / 900 MHz Band Chip Multilayer Coupler
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI-METALS [Hitachi Metals, Ltd]
Strona internetowa  http://www.hitachi-metals.co.jp/e
Logo HITACHI-METALS - Hitachi Metals, Ltd

LC-FSTH-90S-AGP-0408A Arkusz danych(HTML) 1 Page - Hitachi Metals, Ltd

  LC-FSTH-90S-AGP-0408A Datasheet HTML 1Page - Hitachi Metals, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
HITACHI
METALS
Isolation Port
4
3
800 / 900 MHz Band Chip Multilayer Coupler
Model No. FSTH-90S-[ ]
Equivalent Circuits
Specifications
Shape & Size
Isolation
Return
Loss
1.6
Coupling Port
In
Ground
0.5dB Max.
(0.3dB Typ.)
25dB Min.
(30dB Typ.)
17.7dB Min.
(20.8dB Typ.)
5W Max.
unit (mm)
5
4
3
1
2
4:
3:
1:
2,5:
Out
Range[MHz]
Frequency Coupling Insertion
Loss
800-850
869-915
925-960
15.0+/-1dB
Handling
Power
Temperature
Range
-35 ~ +85
deg.C
6
6:
14.5+/-1dB
14.0+/-1dB
1.1
1
6
Typical Data
0
0.5
1.0
(dB)
650
900
1150
Frequency (MHz)
0
10
20
30
40
(dB)
Insertion Loss
Coupling
Isolation
Frequency (MHz)
0
10
20
30
40
(dB)
Return Loss
650
900
1150
LC-FSTH-90S-AGP-0408A
FSTH-90S-A
FSTH-90S-G
FSTH-90S-P
P/N


Podobny numer części - LC-FSTH-90S-AGP-0408A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Metals, Ltd
LC-FSTH-90S-LM-0406A HITACHI-METALS-LC-FSTH-90S-LM-0406A Datasheet
27Kb / 1P
   400 / 500 MHz Band Chip Multilayer Coupler
More results

Podobny opis - LC-FSTH-90S-AGP-0408A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Metals, Ltd
FSTH-01R-1 HITACHI-METALS-FSTH-01R-1 Datasheet
23Kb / 1P
   800 / 900 MHz Band Chip 0 deg. Splitter / Combiner
FSLC-S090S-A HITACHI-METALS-FSLC-S090S-A Datasheet
43Kb / 4P
   2012 Size 800/850 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090T-A HITACHI-METALS-FSLC-S090T-A Datasheet
55Kb / 4P
   2012 Size 800/850 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-S090M-A1 HITACHI-METALS-FSLC-S090M-A1 Datasheet
42Kb / 4P
   2012 Size 800/850 MHz Chip Multilayer Coupler
FSLC-090P HITACHI-METALS-FSLC-090P Datasheet
23Kb / 1P
   900 MHz Band Chip Multilayer 90deg. / 3dB Splitter
FSTH-90S-L HITACHI-METALS-FSTH-90S-L Datasheet
27Kb / 1P
   400 / 500 MHz Band Chip Multilayer Coupler
logo
Infineon Technologies A...
BGA751L7 INFINEON-BGA751L7 Datasheet
689Kb / 22P
   Low Power Single-Band UMTS LNA (800, 900 MHz)
V3.2, May 2009
logo
World Produts Inc.
WPANT10016-CA WPI-WPANT10016-CA Datasheet
331Kb / 5P
   800 / 900 MHz ISM Band and GSM Embedded Antenna
logo
Infineon Technologies A...
BGA736L16 INFINEON-BGA736L16 Datasheet
1Mb / 45P
   Tri-Band HSDPA LNA (2100, 1900/2100, 800/900 MHz)
V2.1, July 2008
BGA748L16 INFINEON-BGA748L16 Datasheet
2Mb / 31P
   High Linearity Quad-Band UMTS LNA (2100, 1900, 900, 800 MHz)
Revision 3.2, 2010-06-18
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com