Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SAT450 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Solid State Optronic

Numer części SAT450
Szczegółowy opis  AC Input Optocoupler
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SSOUSA [Solid State Optronic]
Strona internetowa  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

SAT450 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Solid State Optronic

  SAT450 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic SAT450 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic SAT450 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic SAT450 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SAT450
AC Input
Optocoupler
ELECTRICAL CHARACTERISTICS - 25°
PARAMETER
UNIT
MIN
TYP
MAX
TEST CONDITIONS
INPUT SPECIFICATIONS
LED Forward Voltage
V
1.2
1.4
If = 20mA
Terminal Capacitance
p
30
250
V=0, f=1kHz
F
OUTPUT SPECIFICATIONS
Collector-Emitter Breakdown Voltage
V
60
Ic = 1uA
Emitter-Collector Breakdown Voltage
V
5
Ie = 1uA
Dark Current
0.1
Vce = 20V
A
Floating Capacitance
p
0.6
1
Vce = 0V, f=1MHz
F
Saturation Voltage
V
0.1
0.3
If =
±20mA, Ic = 1mA
Current Transfer Ratio
%
20
400
If =
±1mA, Vce = 5V
Rise Time
4
Ic = 2mA, Vce = 2V, Rc = 100 ohms
s
Fall Time
3
Ic = 2mA, Vce = 2V, Rc = 100 ohms
s
COUPLED SPECIFICATIONS
Isolation Voltage
V
3750
T = 1 minute
Isolation Resistance
G
50
rev 1.0
Solid State Optronics, Inc.
1.888.377.4776
www.ssousa.com


Podobny numer części - SAT450

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Solid State Optronic
SAT450 SSOUSA-SAT450_15 Datasheet
378Kb / 8P
   Ultra Minature 4-Pin Small Outline Package
More results

Podobny opis - SAT450

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Solid State Optronic
SAT400 SSOUSA-SAT400 Datasheet
599Kb / 5P
   AC Input Optocoupler
SAT800 SSOUSA-SAT800 Datasheet
524Kb / 4P
   AC Input Dual Optocoupler
SAT1600 SSOUSA-SAT1600 Datasheet
436Kb / 4P
   AC Input Quad Optocoupler
logo
Siemens Semiconductor G...
ILD620 SIEMENS-ILD620 Datasheet
76Kb / 4P
   AC INPUT PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLER
logo
Vishay Siliconix
SFH6206-3T VISHAY-SFH6206-3T Datasheet
160Kb / 7P
   Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
Rev. 1.9, 23-Feb-11
SFH620A VISHAY-SFH620A_V02 Datasheet
168Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
01-Jan-2023
logo
List of Unclassifed Man...
H11AAX ETC1-H11AAX Datasheet
1Mb / 14P
   6-PIN AC INPUT OPTOCOUPLER
logo
Vishay Siliconix
TCET1600 VISHAY-TCET1600_V02 Datasheet
154Kb / 8P
   Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
01-Jan-2023
SFH620A VISHAY-SFH620A_15 Datasheet
170Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
Rev. 2.3, 31-Aug-15
TCET2600 VISHAY-TCET2600_10 Datasheet
167Kb / 8P
   Optocoupler, Phototransistor Output, AC Input
Rev. 1.6, 10-Dec-10
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com