Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

F0100404B Arkusz danych(PDF) 4 Page - Eudyna Devices Inc

Numer części F0100404B
Szczegółowy opis  3.3V/5V 1.25 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Strona internetowa  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

F0100404B Arkusz danych(HTML) 4 Page - Eudyna Devices Inc

  F0100404B Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc F0100404B Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc F0100404B Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc F0100404B Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc F0100404B Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc F0100404B Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc F0100404B Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc F0100404B Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc F0100404B Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
1.25Gb/s Transimpedance Amplifier
F0100404B
Die Pad Assignments
.
o
Nl
o
b
m
y
S(
s
e
t
a
n
i
d
r
o
o
C
r
e
t
n
e
C
µ )
m.
o
Nl
o
b
m
y
S(
s
e
t
a
n
i
d
r
o
o
C
r
e
t
n
e
C
µ )
m
)
1
(V
3
.
3
D
D
)
5
5
1
,
5
7
()
0
1
(V
S
S
)
5
1
7
,
5
9
3
(
)
2
(V
0
.
5
D
D
)
5
7
,
5
1
3
()
1
1
(V
3
.
3
D
D
)
5
1
7
,
5
3
2
(
)
3
(B
T
U
O)
5
7
,
5
5
5
()
2
1
(V
3
.
3
D
D
)
5
1
7
,
5
7
(
)
4
(V
S
S
)
5
7
,
5
1
7
()
3
1
(V
S
S
)
5
5
5
,
5
7
(
)
5
(B
T
U
O)
5
3
2
,
5
1
7
()
4
1
(N
I)
5
9
3
,
5
7
(
)
6
(V
S
S
)
5
9
3
,
5
1
7
(
)
7
(T
U
O)
5
5
5
,
5
1
7
(
)
8
(V
S
S
)
5
1
7
,
5
1
7
(O
)
0
,
0
(
)
9
(T
U
O)
5
1
7
,
5
5
5
(A
)
0
9
7
,
0
9
7
(
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)


Podobny numer części - F0100404B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Eudyna Devices Inc
F0100406B EUDYNA-F0100406B Datasheet
276Kb / 10P
   3.3V 1.25Gbit/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
More results

Podobny opis - F0100404B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ANADIGICS, Inc
ATA121302D1C ANADIGICS-ATA121302D1C Datasheet
147Kb / 5P
   1.25 GB/S TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER
logo
Eudyna Devices Inc
F0100504B EUDYNA-F0100504B Datasheet
399Kb / 13P
   3.3V/5V 2.5Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100604B EUDYNA-F0100604B Datasheet
1Mb / 9P
   10 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
SE1020W SIGE-SE1020W Datasheet
272Kb / 7P
   1.25 Gb/s Transimpedance Amplifier Product Preview
logo
Eudyna Devices Inc
F0100505B EUDYNA-F0100505B Datasheet
564Kb / 12P
   3.3 V /5V 2.5 Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100406B EUDYNA-F0100406B Datasheet
276Kb / 10P
   3.3V 1.25Gbit/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
logo
Vitesse Semiconductor C...
VSC7997 VITESSE-VSC7997 Datasheet
425Kb / 2P
   10.7 Gb/s Transimpedance Amplifier
logo
Eudyna Devices Inc
F0100209B EUDYNA-F0100209B Datasheet
443Kb / 6P
   3.3 V /5V 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100109B EUDYNA-F0100109B Datasheet
461Kb / 10P
   3.3 V /5V 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100612B EUDYNA-F0100612B Datasheet
173Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com