Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LF2115-222 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Sumida Corporation |
|
LF2115-222 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Sumida Corporation |
|
1 / 1 page AC COMMON MODE CHOKES 9 M OUTLINE/概要 1. Common mode chokes for effective AC line noise prevention 1. ACラインノイズ防止に有効なコモンモードチョーク 3.5 17.0MAX. 14.0 9.5MAX. LF1290 DIMENSIONS (mm) 外形寸法図 1. Small size and large inductance type 2. Exellent attenuation characteristics in low frequency 1. 小型で大インダクタンス 2. 低周波帯での減衰特性が優れる M FEATURES/特徴 ◆ APPLICATION/用途 1. Noise prevention for TV, VCR, AV, OA equipments 1. テレビ、ビデオ、AV、OA機器の発生ノイズ防止 100k 10k 1k 100 10k 100k 1M 10M 40M FREQUENCY (Hz) 103 471 681 102 682 472 392 222 K Impedance Characteristics/インピーダンス特性 2 1 3 4 S S 2 1 3 4 SS Schematics 結線図 K Specifications/仕様 Type Inductance Inductance D.C.R. Rated current 品名 インダクタンス Balance 直流抵抗 定格電流 (1-2) (4-3) インダクタンス (1-2) (4-3) (50/60Hz) @1kHz 平衡度 @ 20°C LF2020/LF2115-222 Min.2.2mH Max.150µH Max.240m Ω 1.3Arms LF2020/LF2115-392 Min.3.9mH Max.150µH Max.410m Ω 1.0Arms LF2020/LF2115-103 Min.10.0mH Max.550µH Max.1.00 Ω 600mArms LF2020/LF2115-183 Min.18.0mH Max.600µH Max.1.63 Ω 500mArms LF2020/LF2115-223 Min.22.0mH Max.800µH Max.2.04 Ω 400mArms LF2020/LF2115-333 Min.33.0mH Max.800µH Max.3.42 Ω 300mArms 10.0 4.5 22.5MAX. 17.2MAX. LF2020 DIMENSIONS (mm) 外形寸法図 1. Low profile type of LF2020 1. LF2020の低背品 M FEATURES/特徴(LF2115) ◆ APPLICATION/用途 1. Noise prevention for TV, VCR, AV, OA equipments 1. テレビ、ビデオ、AV、OA機器の発生ノイズ防止 100k 1M 10k 1k 100 10 1 10k 100k 1k 1M 10M 40M FREQUENCY (Hz) 333 223 183 103 392 222 K Impedance Characteristics/インピーダンス特性 2 1 4 S S 3 Schematics 結線図 13.0 3.5 17.0MAX. 22.0MAX. LF2115 DIMENSIONS (mm) 外形寸法図 K Specifications/仕様 Type Inductance Inductance D.C.R. Rated current 品名 インダクタンス Balance 直流抵抗 定格電流 (1-2) (4-3) インダクタンス (1-2) (4-3) (50/60Hz) 平衡度 @ 20°C LF1290-471 Min.470µH Max.50µH Max.150m Ω 1.10Arms LF1290-681 Min.680µH Max.50µH Max.250m Ω 850mArms LF1290-102 Min.1.0mH Max.150µH Max.350m Ω 650mArms LF1290-222 Min.2.2mH Max.150µH Max.700m Ω 450mArms LF1290-392 Min.3.9mH Max.200µH Max.1.20 Ω 360mArms LF1290-472 Min.4.7mH Max.300µH Max.1.60 Ω 340mArms LF1290-682 Min.6.8mH Max.400µH Max.2.50 Ω 250mArms LF1290-103 Min.10.0mH Max.550µH Max.4.00 Ω 200mArms 2 1 4 SS 3 or |
Podobny numer części - LF2115-222 |
|
Podobny opis - LF2115-222 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |