Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AMT8304 Arkusz danych(PDF) 7 Page - ANADIGICS, Inc

Numer części AMT8304
Szczegółowy opis  2.125 Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANADIGICS [ANADIGICS, Inc]
Strona internetowa  http://www.anadigics.com
Logo ANADIGICS - ANADIGICS, Inc

AMT8304 Arkusz danych(HTML) 7 Page - ANADIGICS, Inc

Back Button AMT8304 Datasheet HTML 3Page - ANADIGICS, Inc AMT8304 Datasheet HTML 4Page - ANADIGICS, Inc AMT8304 Datasheet HTML 5Page - ANADIGICS, Inc AMT8304 Datasheet HTML 6Page - ANADIGICS, Inc AMT8304 Datasheet HTML 7Page - ANADIGICS, Inc AMT8304 Datasheet HTML 8Page - ANADIGICS, Inc AMT8304 Datasheet HTML 9Page - ANADIGICS, Inc AMT8304 Datasheet HTML 10Page - ANADIGICS, Inc AMT8304 Datasheet HTML 11Page - ANADIGICS, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
DATA SHEET - Rev 2.0
12/2003
7
AMT8304
Figure 14: Application Schematic
APPLICATION INFORMATION
VOUT
VOUT
DUT
V DD
0.1uF
0.1uF
0.1uF
Figure 13: DUT Test Fixture Schematic
C
F
is an optional single pole noise filter
1
2
πfcR
f
c is the desired cutoff frequency
R = 50
R
O is required with high input resistance limiting amplifiers
R
O = 100 Ω
C
F=
V
R0
Charge
Pump
7.5 GHz
OSC
DD
OUT
OUT
AGC
4
CF
0.1uF
0.1uF
LIMITING
AMPLIFIER
0.1uF
2
3
1


Podobny numer części - AMT8304

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ANADIGICS, Inc
AMT8301 ANADIGICS-AMT8301 Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8301T46F ANADIGICS-AMT8301T46F Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8301T46L ANADIGICS-AMT8301T46L Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8302 ANADIGICS-AMT8302 Datasheet
260Kb / 8P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8302T56F ANADIGICS-AMT8302T56F Datasheet
260Kb / 8P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
More results

Podobny opis - AMT8304

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ANADIGICS, Inc
AMT8504 ANADIGICS-AMT8504 Datasheet
337Kb / 12P
   1.25 Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT128503 ANADIGICS-AMT128503 Datasheet
634Kb / 12P
   1.25Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8301 ANADIGICS-AMT8301 Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8100 ANADIGICS-AMT8100 Datasheet
457Kb / 8P
   1.25Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8302 ANADIGICS-AMT8302 Datasheet
260Kb / 8P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT128502A ANADIGICS-AMT128502A Datasheet
369Kb / 8P
   1.25Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
ATA7609 ANADIGICS-ATA7609 Datasheet
178Kb / 12P
   10 Gb/s High Overload TIA
AMT8310 ANADIGICS-AMT8310 Datasheet
270Kb / 8P
   2.5 Gb/s 850 nm PIN-TIA
AMT8630 ANADIGICS-AMT8630 Datasheet
166Kb / 4P
   10 Gb/s 1310/1550nm PIN-TIA
AMT8210 ANADIGICS-AMT8210 Datasheet
218Kb / 4P
   1.25 Gb/s 1310/1550nm PIN-TIA
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com