Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AMT8310T46L Arkusz danych(PDF) 5 Page - ANADIGICS, Inc

Numer części AMT8310T46L
Szczegółowy opis  2.5 Gb/s 850 nm PIN-TIA
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANADIGICS [ANADIGICS, Inc]
Strona internetowa  http://www.anadigics.com
Logo ANADIGICS - ANADIGICS, Inc

AMT8310T46L Arkusz danych(HTML) 5 Page - ANADIGICS, Inc

  AMT8310T46L Datasheet HTML 1Page - ANADIGICS, Inc AMT8310T46L Datasheet HTML 2Page - ANADIGICS, Inc AMT8310T46L Datasheet HTML 3Page - ANADIGICS, Inc AMT8310T46L Datasheet HTML 4Page - ANADIGICS, Inc AMT8310T46L Datasheet HTML 5Page - ANADIGICS, Inc AMT8310T46L Datasheet HTML 6Page - ANADIGICS, Inc AMT8310T46L Datasheet HTML 7Page - ANADIGICS, Inc AMT8310T46L Datasheet HTML 8Page - ANADIGICS, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
PRELIMINARY DATA SHEET - Rev 1.0
09/2003
5
AMT8310
Figure 6: Differential Output Voltage vs. Input Power
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
Input Power (mWpp)


Podobny numer części - AMT8310T46L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ANADIGICS, Inc
AMT8312 ANADIGICS-AMT8312 Datasheet
242Kb / 8P
   2.5 Gb/s 850 nm PIN-TIA
AMT8312T46L ANADIGICS-AMT8312T46L Datasheet
242Kb / 8P
   2.5 Gb/s 850 nm PIN-TIA
More results

Podobny opis - AMT8310T46L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ANADIGICS, Inc
AMT8312 ANADIGICS-AMT8312 Datasheet
242Kb / 8P
   2.5 Gb/s 850 nm PIN-TIA
logo
List of Unclassifed Man...
MG2C-8012 ETC-MG2C-8012 Datasheet
193Kb / 2P
   2.5 Gbps 850 nm PIN-TIA
logo
ANADIGICS, Inc
AMT8412 ANADIGICS-AMT8412 Datasheet
220Kb / 4P
   2.5 Gb/s 1310/1550nm PIN-TIA
AMT8410 ANADIGICS-AMT8410 Datasheet
180Kb / 8P
   2.5 Gb/s 1310/1550nm PIN-TIA
logo
Optoway Technology Inc
GBM-9000G OPTOWAY-GBM-9000G Datasheet
86Kb / 4P
   5V / 850 nm / 2.5 Gb/s Multi-Mode Gigabit Interface Converter (GBIC)
logo
ANADIGICS, Inc
AMT8630 ANADIGICS-AMT8630 Datasheet
166Kb / 4P
   10 Gb/s 1310/1550nm PIN-TIA
AMT8210 ANADIGICS-AMT8210 Datasheet
218Kb / 4P
   1.25 Gb/s 1310/1550nm PIN-TIA
AMT8650 ANADIGICS-AMT8650 Datasheet
161Kb / 4P
   10 Gb/s 1310/1550nm PIN-TIA
logo
JDS Uniphase Corporatio...
PL-DD0-00-S30-C0 JDSU-PL-DD0-00-S30-C0 Datasheet
146Kb / 3P
   850 nm 2.5 G GaAs PIN Die
logo
Optoway Technology Inc
SPM-9100V-1TG OPTOWAY-SPM-9100V-1TG Datasheet
144Kb / 5P
   850 nm / 3 Gb/s Single Optical Multi-Mode Transmitter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com