Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BZX384C10 Arkusz danych(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors

Numer części BZX384C10
Szczegółowy opis  ZENER DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EIC [EIC discrete Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors

BZX384C10 Arkusz danych(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors

  BZX384C10 Datasheet HTML 1Page - EIC discrete Semiconductors BZX384C10 Datasheet HTML 2Page - EIC discrete Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Rating at 25
°C ambient temperature unless otherwise specified
Zener Voltage Dynamic
Dynamic
Resistance
Test
Resistance
Test
at IZT1
Current
at IZT2
Current
min
max
rzj (Ω)
min
max
IZT1 (mA)
rzj (Ω)
IZT2 (mA) IR (μA)
VR (V)
BZX384C2V4
W1
2.20
2.60
70 (≤100 )
-9.0
-4.0
5
275
1.0
50.0
1.0
BZX384C2V7
W2
2.50
2.90
75 (≤100)
-9.0
-4.0
5
300 (≤600 )
1.0
20.0
1.0
BZX384C3V0
W3
2.80
3.20
80 (≤95)
-9.0
-3.0
5
325 (≤600 )
1.0
10.0
1.0
BZX384C3V3
W4
3.10
3.50
85 (≤95)
-8.0
-3.0
5
350 (≤600 )
1.0
5.00
1.0
BZX384C3V6
W5
3.40
3.80
85 (≤90)
-8.0
-3.0
5
375 (≤600 )
1.0
5.00
1.0
BZX384C3V9
W6
3.70
4.10
85 (≤90)
-7.0
-3.0
5
400 (≤600 )
1.0
3.00
1.0
BZX384C4V3
W7
4.00
4.60
80 (≤90)
-6.0
-1.0
5
410 (≤600 )
1.0
3.00
1.0
BZX384C4V7
W8
4.40
5.00
50 (≤80)
-5.0
2.0
5
425 (≤500 )
1.0
3.00
2.0
BZX384C5V1
W9
4.80
5.40
40 (≤60)
-3.0
4.0
5
400 (≤480 )
1.0
2.00
2.0
BZX384C5V6
WA
5.20
6.00
15 (≤40)
-2.0
6.0
5
80 (≤400 )
1.0
1.00
2.0
BZX384C6V2
WB
5.80
6.60
6.0 (≤10)
-1.0
7.0
5
40 (≤150 )
1.0
3.00
4.0
BZX384C6V8
WC
6.40
7.20
6.0 (≤15)
2.0
7.0
5
30 (≤80 )
1.0
2.00
4.0
BZX384C7V5
WD
7.00
7.90
6.0 (≤15)
3.0
7.0
5
30 (≤80 )
1.0
1.00
5.0
BZX384C8V2
WE
7.70
8.70
6.0 (≤15)
4.0
7.0
5
40 (≤80 )
1.0
0.70
5.0
BZX384C9V1
WF
8.50
9.60
6.0 (≤15)
5.0
8.0
5
40 (≤100 )
1.0
0.50
6.0
BZX384C10
WG
9.40
10.6
8.0 (≤20)
5.0
8.0
5
50 (≤150 )
1.0
0.20
7.0
BZX384C11
WH
10.4
11.6
10 (≤20)
5.0
9.0
5
50 (≤150 )
1.0
0.10
8.0
BZX384C12
WI
11.4
12.7
10 (≤25)
6.0
9.0
5
50 (≤150 )
1.0
0.10
8.0
BZX384C13
WK
12.4
14.1
10 (≤30)
7.0
9.0
5
50 (≤170 )
1.0
0.10
8.0
BZX384C15
WL
13.8
15.6
10 (≤30)
7.0
9.0
5
50 (≤200 )
1.0
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C16
WM
15.3
17.1
10 (≤40)
8.0
9.5
5
50 (≤200 )
1.0
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C18
WN
16.8
19.1
10 (≤45)
8.0
9.5
5
50 (≤225 )
1.0
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C20
WO
18.8
21.2
15 (≤55)
8.0
10.0
5
60 (≤225 )
1.0
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C22
WP
20.8
23.3
20 (≤55)
8.0
10.0
5
60 (≤250 )
1.0
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C24
WR
22.8
25.6
25 (≤70)
8.0
10.0
5
60 (≤250 )
1.0
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C27
WS
25.1
28.9
25 (≤80)
8.0
10.0
2
65 (≤300 )
0.5
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C30
WT
28.0
32.0
30 (≤80)
8.0
10.0
2
70 (≤300 )
0.5
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C33
WU
31.0
35.0
35 (≤80)
8.0
10.0
2
75 (≤325 )
0.5
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C36
WW
34.0
38.0
35 (≤90)
8.0
10.0
2
80 (≤350 )
0.5
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C39
WX
37.0
41.0
40 (≤130)
10.0
12.0
2
80 (≤350 )
0.5
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C43
WY
40.0
46.0
45 (≤150)
10.0
12.0
2
85 (≤375 )
0.5
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C47
WZ
44.0
50.0
50 (≤170)
10.0
12.0
2
85 (≤375 )
0.5
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C51
X1
48.0
54.0
60 (≤180)
10.0
12.0
2
85 (≤400 )
0.5
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C56
X2
52.0
60.0
70 (≤200)
9.0
11.0
2
100 (≤425 )
0.5
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C62
X3
58.0
66.0
80 (≤215)
9.0
12.0
2
100 (≤450)
0.5
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C68
X4
64.0
72.0
90 (≤240)
10.0
12.0
2
150 (≤475 )
0.5
0.05
0.7 Vznom.
BZX384C75
X5
70.0
79.0
95 (≤255)
10.0
12.0
2
170 (≤500 )
0.5
0.05
0.7 Vznom.
Notes :
(1) Measured with pulses p = 5 ms
Page 2 of 2
Rev. 02 : March 24, 2006
Reverse Leakage
Current
at
Temp.Coefficient of
Zener voltage at IZT1
αVZ (10
-4/K)
Type
Marking
VZ (V)
rang
(1) at I
ZT1
Certificate TH97/10561QM
Certificate TW00/17276EM


Podobny numer części - BZX384C10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAITRON Components Inco...
BZX384C10 TAITRON-BZX384C10 Datasheet
296Kb / 4P
   0.2W Surface Mount Zener Diodes
logo
SynSemi, Inc.
BZX384C10 SYNSEMI-BZX384C10 Datasheet
102Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZX384C10 VISHAY-BZX384C10 Datasheet
113Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 08-May-13
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BZX384C10 SUNMATE-BZX384C10 Datasheet
481Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
BZX384C10 HOTTECH-BZX384C10 Datasheet
232Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Diodes
More results

Podobny opis - BZX384C10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com