Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GS74104ATP-8I Arkusz danych(PDF) 9 Page - GSI Technology

Numer części GS74104ATP-8I
Szczegółowy opis  1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GSI [GSI Technology]
Strona internetowa  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS74104ATP-8I Arkusz danych(HTML) 9 Page - GSI Technology

Back Button GS74104ATP-8I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS74104ATP-8I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS74104ATP-8I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS74104ATP-8I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS74104ATP-8I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS74104ATP-8I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS74104ATP-8I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS74104ATP-8I Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS74104ATP-8I Datasheet HTML 11Page - GSI Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
D
122
23
44
e
B
Q
A
y
c
Detail A
Notes:
1. Dimension D& E do not include interlead flash.
2. Dimension B does not include dambar protrusion/intrusion.
3. Controlling dimension: mm
Symbol
Dimension in inch
Dimension in mm
min
nom
max
min
nom
max
A
0.047
1.20
A1
0.002
0.05
A2
0.037 0.039 0.041
0.95
1.00
1.05
B
0.01
0.014 0.018
0.25
0.35
0.45
c
0.006
0.15
D
0.721 0.725 0.729 18.31 18.41 18.51
E
0.396 0.400 0.404 10.06 10.16 10.26
e
0.031
0.80
HE
0.455 0.463 0.471 11.56
11.76
11.96
L
0.016 0.020 0.024
0.40
0.50
0.60
L1
0.031
0.80
y
0.004
0.10
Q
0o
5o
0o
5o
GS74104ATP/J
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.06 6/2006
9/11
© 2001, GSI Technology
44-Pin, 400 mil TSOP-II


Podobny numer części - GS74104ATP-8I

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GSI Technology
GS74104J-10 GSI-GS74104J-10 Datasheet
410Kb / 12P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
GS74104J-10I GSI-GS74104J-10I Datasheet
410Kb / 12P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
GS74104J-12 GSI-GS74104J-12 Datasheet
410Kb / 12P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
GS74104J-12I GSI-GS74104J-12I Datasheet
410Kb / 12P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
GS74104J-15 GSI-GS74104J-15 Datasheet
410Kb / 12P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
More results

Podobny opis - GS74104ATP-8I

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GSI Technology
GS74104TP GSI-GS74104TP Datasheet
410Kb / 12P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
GS74117AX GSI-GS74117AX Datasheet
348Kb / 12P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-12I GSI-GS74116AGP-12I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116TP GSI-GS74116TP Datasheet
137Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-12 GSI-GS74116AGP-12 Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116A GSI-GS74116A Datasheet
433Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGX-10I GSI-GS74116AGX-10I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74108ATP GSI-GS74108ATP Datasheet
613Kb / 13P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS74108TP-10 ETC-GS74108TP-10 Datasheet
241Kb / 12P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS78108B GSI-GS78108B Datasheet
210Kb / 10P
   1M x 8 8Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com