Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M74HCT139B1R Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Numer części M74HCT139B1R
Szczegółowy opis  DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HCT139B1R Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  M74HCT139B1R Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HCT139B1R Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HCT139B1R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HCT139B1R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HCT139B1R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HCT139B1R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HCT139B1R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HCT139B1R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HCT139B1R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
M74HCT139
7/9
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.068
a1
0.1
0.2
0.003
0.007
a2
1.65
0.064
b
0.35
0.46
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.5
0.019
c1
45° (typ.)
D
9.8
10
0.385
0.393
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
8.89
0.350
F
3.8
4.0
0.149
0.157
G
4.6
5.3
0.181
0.208
L
0.5
1.27
0.019
0.050
M
0.62
0.024
S8° (max.)
SO-16 MECHANICAL DATA
PO13H


Podobny numer części - M74HCT139B1R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M74HCT139B1R STMICROELECTRONICS-M74HCT139B1R Datasheet
239Kb / 9P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
More results

Podobny opis - M74HCT139B1R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A_04 Datasheet
277Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC139 FAIRCHILD-74VHC139 Datasheet
73Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74VHC139 ONSEMI-MC74VHC139_11 Datasheet
135Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 4
MC74VHCT139A ONSEMI-MC74VHCT139A_14 Datasheet
99Kb / 7P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
October, 2014 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC74VHC139 MOTOROLA-MC74VHC139 Datasheet
153Kb / 6P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
logo
STMicroelectronics
74VHC139 STMICROELECTRONICS-74VHC139 Datasheet
63Kb / 8P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
June 1999
logo
ON Semiconductor
74VHC139 ONSEMI-74VHC139 Datasheet
177Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
Revised April 1999
logo
STMicroelectronics
74VHC139 STMICROELECTRONICS-74VHC139_04 Datasheet
293Kb / 12P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
74VHCT139A STMICROELECTRONICS-74VHCT139A Datasheet
62Kb / 8P
   DUAL 2 TO 4 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC74LVX139 ONSEMI-MC74LVX139 Datasheet
162Kb / 12P
   Dual 2-to-4 Decoder/ Demultiplexer
April, 2001 ??Rev. 1
MC74LVX139 ONSEMI-MC74LVX139_05 Datasheet
93Kb / 8P
   Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer
March, 2005 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com