Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF2907ZS-7PPBF Arkusz danych(PDF) 5 Page - International Rectifier

Numer części IRF2907ZS-7PPBF
Szczegółowy opis  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2907ZS-7PPBF Arkusz danych(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF2907ZS-7PPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF2907ZS-7PPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF2907ZS-7PPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF2907ZS-7PPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2907ZS-7PPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2907ZS-7PPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2907ZS-7PPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2907ZS-7PPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF2907ZS-7PPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF2907ZS-7PPbF
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current vs.
CaseTemperature
Fig 10. Normalized On-Resistance
vs. Temperature
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100120140160180
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
ID = 180A
VGS = 10V
25
50
75
100
125
150
175
TC , Case Temperature (°C)
0
40
80
120
160
200
Limited By Package
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc
Ri (°C/W)
τi (sec)
0.1072
0.000896
0.2787
0.009380
0.1143
0.121118
τ
J
τ
J
τ
1
τ
1
τ
2
τ
2
τ
3
τ
3
R
1
R
1
R
2
R
2
R
3
R
3
τ
τ
C
Ci
i
/Ri
Ci=
τi/Ri


Podobny numer części - IRF2907ZS-7PPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF2907ZS-7PPBF IRF-IRF2907ZS-7PPBF Datasheet
673Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF2907ZS-7PPBF IRF-IRF2907ZS-7PPBF Datasheet
300Kb / 10P
   Advanced Process Technology
IRF2907ZS-7PPBF IRF-IRF2907ZS-7PPBF Datasheet
300Kb / 10P
   Advanced Process Technology
IRF2907ZS-7PPBF IRF-IRF2907ZS-7PPBF_06 Datasheet
673Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF2907ZS-7PPBF IRF-IRF2907ZS-7PPBF_15 Datasheet
300Kb / 10P
   Advanced Process Technology
More results

Podobny opis - IRF2907ZS-7PPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com