Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


IRF2907ZS-7PPBF Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRF2907ZS-7PPBF
Szczegółowy opis  HEXFET® Power MOSFET
Pobierz  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo 

 
 6 page
background image
IRF2907ZS-7PPbF
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 14. Threshold Voltage vs. Temperature
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
100
200
300
400
500
600
700
ID
TOP
24A
34A
BOTTOM 110A
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 200
TJ , Temperature ( °C )
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
ID = 250µA
ID = 1.0mA
ID = 1.0A




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download



Powiązane numery części

Numer częściSzczegółowy opis komponentówHtml ViewProducent
IRFZ34NSHEXFET® Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF3103HEXFET® Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInterFET Corporation
IRLI2505HEXFET® Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
MMSF10N02ZSINGLE TMOS POWER MOSFET 10 AMPERES 20 VOLTS 1 2 3 4 5 MoreMotorola, Inc
MRF1507LATERAL NCHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreMotorola, Inc
MTSF3N02HDSINGLE TMOS POWER MOSFET 4.0 AMPERES 20 VOLTS RDS on = 0.040 OHM 1 2 3 4 5 MoreMotorola, Inc
NTMD6N03R2Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
IRFIZ48VPBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
MMDF3N03HDPower MOSFET 3 Amps 30 Volts 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
MSK3017THREE PHASE BRIDGE MOSFET POWER MODULE 1 2 3 4 5 M.S. Kennedy Corporation

Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl