Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74LVC16241A Arkusz danych(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

Numer części 74LVC16241A
Szczegółowy opis  16-bit buffer/line driver 3-State
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC16241A Arkusz danych(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC16241A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LVC16241A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LVC16241A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVC16241A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVC16241A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC16241A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC16241A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC16241A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC16241A Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74LVC16241A
16-bit buffer/line driver (3-State)
1997 Jul 29
7
SSOP48:
plastic shrink small outline package; 48 leads; body width 7.5 mm
SOT370-1


Podobny numer części - 74LVC16241A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC16241A NEXPERIA-74LVC16241A Datasheet
216Kb / 12P
   16-bit buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs; 3-state
Rev. 5 - 26 April 2019
74LVC16241ADGG NEXPERIA-74LVC16241ADGG Datasheet
216Kb / 12P
   16-bit buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs; 3-state
Rev. 5 - 26 April 2019
logo
NXP Semiconductors
74LVC16241A PHILIPS-74LVC16241A_15 Datasheet
186Kb / 17P
   16-bit buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs; 3-state
Rev. 4-26 October 2011
More results

Podobny opis - 74LVC16241A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
MB2241 PHILIPS-MB2241 Datasheet
82Kb / 12P
   16-bit buffer/line driver 3-State
1998 Jan 16
74LVCH16541A PHILIPS-74LVCH16541A Datasheet
83Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver 3-State
1998 May 19
74ABT16244A PHILIPS-74ABT16244A Datasheet
75Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver 3-State
1998 Oct 07
MB2244 PHILIPS-MB2244 Datasheet
72Kb / 12P
   16-bit buffer/line driver 3-State
1998 Jan 16
74ABT16541 PHILIPS-74ABT16541 Datasheet
79Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver 3-State
1998 Feb 25
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT16244A NEXPERIA-74ABT16244A Datasheet
207Kb / 11P
   16-bit buffer/line driver; 3-state
Rev. 9 - 5 July 2021
logo
NXP Semiconductors
74ABT16244A NXP-74ABT16244A Datasheet
87Kb / 13P
   16-bit buffer/line driver; 3-state
Rev. 06-23 March 2009
74LVCH16541A PHILIPS-74LVCH16541A_15 Datasheet
168Kb / 15P
   16-bit buffer/line driver; 3-state
Rev. 3-15 February 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVT16244 NEXPERIA-74ALVT16244 Datasheet
195Kb / 15P
   16-bit buffer/line driver; 3-state
Rev. 5 - 2 February 2018
74LVCH16541A NEXPERIA-74LVCH16541A Datasheet
217Kb / 12P
   16-bit buffer/line driver; 3-state
Rev. 4 - 1 May 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com