Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC145170-1 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Motorola, Inc |
|
MC145170-1 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Motorola, Inc |
7 / 27 page MC145170–1 MOTOROLA 7 SINE WAVE GENERATOR 100 pF MC145170–1 TEST POINT V+ VDD fin fV Vin 50 Ω* Figure 7. Test Circuit SINE WAVE GENERATOR 50 Ω 0.01 µF TEST POINT VDD OSCin fR Vin Figure 8. Test Circuit C1 TEST POINT VDD REFout VSS OSCin OSCout C2 Figure 9. Test Circuit 50% REFout 1/f REFout Figure 10. Switching Waveform 10% 90% OUTPUT tTLH tTHL Figure 11. Switching Waveform 50% tw TEST POINT DEVICE UNDER TEST CL* * Includes all probe and fixture capacitance. Figure 12. Test Circuit VSS V+ VSS V+ MC145170–1 OSCout MC145170–1 OUTPUT * Characteristic impedance 10 M Ω |
Podobny numer części - MC145170-1 |
|
Podobny opis - MC145170-1 |