Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC145446AFW Arkusz danych(PDF) 11 Page - Motorola, Inc

Numer części MC145446AFW
Szczegółowy opis  SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM WITH DTMF TRANSCEIVER
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145446AFW Arkusz danych(HTML) 11 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145446AFW Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145446AFW Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145446AFW Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145446AFW Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145446AFW Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC145446AFW Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC145446AFW Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MC145446AFW Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc MC145446AFW Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
MC145446A
MOTOROLA
11
Table 3. Transmit Attenuator/AGC Gain Set
Truth Table
A3
A2
A1
A0
Attenuation
(dB)
AGC Gain
Step (dB)
0
0
0
0
0
– 5.0
0
0
0
1
1
– 2.5
0
0
1
0
2
0.0
0
0
1
1
3
2.5
0
1
0
0
4
5.0
0
1
0
1
5
7.5
0
1
1
0
6
10.0
0
1
1
1
7
12.5
1
0
0
0
8
15.0
1
0
0
1
9
17.5
1
0
1
0
10
20.0
1
0
1
1
11
Clamp
1
1
0
0
12
Automatic
1
1
0
1
13
1
1
1
0
14
1
1
1
1
15
Table 4. Tone Frequency Truth Table
T3/D3
T2/D2
T1/D1
T0/D0
Tone Frequency (Hz)
T3/D3
T2/D2
T1/D1
T0/D0
DTMF Mode
Single
Tone Mode
T3/D3
T2/D2
T1/D1
T0/D0
Low
Group
High
Group
Keyboard
Equivalent
Single
Tone Mode
0
0
0
0
941
1633
D
941
0
0
0
1
697
1209
1
697
0
0
1
0
697
1336
2
697
0
0
1
1
697
1477
3
697
0
1
0
0
770
1209
4
770
0
1
0
1
770
1336
5
770
0
1
1
0
770
1477
6
770
0
1
1
1
852
1209
7
852
1
0
0
0
852
1336
8
1336
1
0
0
1
852
1477
9
1477
1
0
1
0
941
1336
0
1336
1
0
1
1
941
1209
*
1209
1
1
0
0
941
1477
#
1477
1
1
0
1
697
1633
A
1633
1
1
1
0
770
1633
B
1633
1
1
1
1
852
1633
C
1633


Podobny numer części - MC145446AFW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MC145442 MOTOROLA-MC145442 Datasheet
227Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
MC145442B MOTOROLA-MC145442B Datasheet
113Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
MC145442BDW MOTOROLA-MC145442BDW Datasheet
113Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145442BDW LANSDALE-MC145442BDW Datasheet
800Kb / 11P
   Single-Chip 300-Baud Modem
MC145442BDW LANSDALE-MC145442BDW Datasheet
395Kb / 11P
   Single?밅hip 300?밄aud Modem
More results

Podobny opis - MC145446AFW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MC145444 MOTOROLA-MC145444 Datasheet
165Kb / 12P
   Single-Chip 300-Baud Modem
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145442 LANSDALE-ML145442 Datasheet
800Kb / 11P
   Single-Chip 300-Baud Modem
logo
Motorola, Inc
MC145442B MOTOROLA-MC145442B Datasheet
113Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
MC145442 MOTOROLA-MC145442 Datasheet
227Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
logo
National Semiconductor ...
MM74HC943 NSC-MM74HC943 Datasheet
153Kb / 8P
   300 Baud Modem
74VHC943 NSC-74VHC943 Datasheet
179Kb / 12P
   300 Baud Modem (5V Supply)
logo
Radiometrix Ltd
CLX2 RADIOMETRIX-CLX2 Datasheet
174Kb / 6P
   19200 baud modem transceiver
logo
CML Microcircuits
FX409 CMLMICRO-FX409 Datasheet
289Kb / 6P
   1200 BAUD FFSK MODEM
logo
OKI electronic componet...
MSM6926 OKI-MSM6926 Datasheet
183Kb / 25P
   300 bps Single Chip FSK MODEM
logo
STMicroelectronics
TS7514 STMICROELECTRONICS-TS7514 Datasheet
170Kb / 19P
   PROGRAMMABLE V.23 MODEM WITH DTMF
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com