Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD5380BST-3 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices

Numer części AD5380BST-3
Szczegółowy opis  32-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5380BST-3 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD5380BST-3 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5380BST-3 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
Preliminary Technical Data
AD5378
Rev. PrA | Page 7 of 28
BUSY
LDAC1
VOUT1
DIN
SCLK
LDAC2
VOUT2
CLR
VOUT
1LDAC ACTIVE DURING BUSY.
2LDAC ACTIVE AFTER BUSY.
RESET
VOUT
BUSY
SYNC
t10
t11
t6
t4
t7
t8 t9
DB23
DB0
t3
t1
1
2
24
24
t2
t5
t12
t13
t14
t17
t13
t16
t18
t19
t25
t19
t26
t17
t15
Figure 4. Serial Interface Timing Diagram (Standalone Mode)


Podobny numer części - AD5380BST-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5380BST-3 AD-AD5380BST-3 Datasheet
616Kb / 40P
   32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 14-Bit, Voltage Output DAC
REV. 0
AD5380BST-3 AD-AD5380BST-3 Datasheet
975Kb / 34P
   40-Channel, 3V/5V Single Supply, 14-Bit, Voltage-Output DAC
REV. PrF 09/2003
More results

Podobny opis - AD5380BST-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5378 AD-AD5378_15 Datasheet
582Kb / 29P
   32-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC
REV. A
AD5379 AD-AD5379_15 Datasheet
630Kb / 29P
   40-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage-Output DAC
REV. B
AD5379 AD-AD5379 Datasheet
393Kb / 28P
   40-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage-Output DAC
REV. 0
AD5372 AD-AD5372_15 Datasheet
722Kb / 29P
   32-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC
REV. C
AD5373 AD-AD5373_15 Datasheet
722Kb / 29P
   32-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC
REV. C
AD5371 AD-AD5371 Datasheet
300Kb / 25P
   40-Channel, 14-Bit Serial Input, Voltage-Output DAC
Rev. PrF
AD5532 AD-AD5532 Datasheet
244Kb / 16P
   32-Channel, 14-Bit Voltage-Output DAC
REV. 0
AD7841ASZ AD-AD7841ASZ Datasheet
442Kb / 13P
   Octal 14-Bit, Parallel Input, Voltage-Output DAC
REV. B
AD7841 AD-AD7841_15 Datasheet
442Kb / 13P
   Octal 14-Bit, Parallel Input, Voltage-Output DAC
REV. B
AD5532 AD-AD5532_15 Datasheet
394Kb / 20P
   32-Channel, 14-Bit Voltage-Output DAC
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com