Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD9212 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices |
|
AD9212 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices |
7 / 56 page AD9212 Rev. 0 | Page 7 of 56 TIMING DIAGRAMS DCO+ DCO– CLK+ FCO+ FCO– D– D+ CLK– AIN MSB N – 8 N–1 N D8 N – 8 D7 N – 8 D5 N – 8 tDATA tFRAME tFCO tPD D4 N – 8 D6 N – 8 D8 N – 7 D7 N – 7 D5 N – 7 D6 N – 7 D3 N – 8 D1 N – 8 MSB N – 7 D0 N – 8 D2 N – 8 tCPD tEH tA tEL Figure 2. 10-Bit Data Serial Stream (Default) DCO– DCO+ D– D+ FCO– FCO+ AIN CLK– CLK+ MSB N – 8 D10 N – 8 D9 (N – 8) D8 N – 8 D7 N – 8 D6 N – 8 D5 N – 8 D4 N – 8 D3 N – 8 D2 N – 8 D1 N – 8 D0 N – 8 D10 N – 7 MSB N – 7 N-1 N tDATA tFRAME tFCO tPD tCPD tEH tA tEL Figure 3.12-Bit Data Serial Stream |
Podobny numer części - AD9212 |
|
Podobny opis - AD9212 |