Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


OPA2048CA Datasheet(Arkusz danych) 4 Page - OKI electronic componets

Numer części OPA2048CA
Szczegółowy opis  Self-Scanning Line Sensor
Pobierz  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  OKI [OKI electronic componets]
Strona internetowa  http://www.oki.com
Logo 

 
 4 page
background image
4/10
IMAGE SENSORS
OPA2048CA
POTOELECTRIC CHARACTERISTICS
PIXEL CONFIGURATION
Pixcel Configuration Diagram
,
,
,
Q
Q
Q
,
,
,
Q
Q
Q
,,
,,
,,
QQ
QQ
QQ
,,





,,
,,
QQ
QQ
,
,
Q
Q
,
,
Q
Q
,
,
Q
Q
D
W
P
L
Light shield layer
(Al)
Photodiode D
Parameter
Unit
(Ambient Temperature Ta=25°C)
Arrangement
Number of Pixels
Pixel Pitch
mm
Photo Diode Width
mm
Aperture Width
mm
Accuracy
±2.0
±2.0
±2.5
Central Value
Straight line
2048
13
8
13
Symbol
P
D
W
Sensor Length
mm
±5.0
26624
L
* See "Output Timing" for information concerning dummy pixels.
Parameter
Note
(Ambient Temperature Ta=25°C)
Saturation Exposure
*1
Saturation Output Voltage
*2
Output Nonuniformity
*3
Dynamic Range
*2, *4
Dark Output Voltage
Conditions
*1
*2
2856 K tungsten lamp
Daylight fluorescent lamp
Unit
R
x • sec
mV
%
*4
Max.
±10
3.1
Typ.
0.23
250
500
0.5
Min.
180
Symbol
Esat
Vsat
UF
DR
Vd
mV
Sensitivity
*1
V/Rx • sec
1.1
RW
VRD=VOD=Vf=12 V
VPC=VOG=5 V
Test Conditions
VSS= –2 V
TP2.4=12 V
TP1.3=0 V
RL=1 kW
fV=1 MHz
TINT=10 ms
*3 Daylight fluorescent lamp 50% saturation exposure
*4 Dark state




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl