Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM239DR2 Arkusz danych(PDF) 5 Page - ON Semiconductor |
|
LM239DR2 Arkusz danych(HTML) 5 Page - ON Semiconductor |
5 / 10 page LM339, LM239, LM2901, LM2901V, NCV2901, MC3302 http://onsemi.com 5 Figure 4. Normalized Input Offset Voltage Figure 5. Input Bias Current Figure 6. Output Sink Current versus Output Saturation Voltage Typical Characteristics (VCC = 15 Vdc, TA = +25°C (each comparator) unless otherwise noted.) TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C) VCC, POWER SUPPLY VOLTAGE (Vdc) Vsat, OUTPUT SATURATION VOLTAGE (mV) 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 −50 −25 0 25 50 75 100 125 48 42 36 30 24 18 12 6.0 0 0 4.0 8.0 12 16 20 24 28 32 TA = −55° C TA = +25° C TA = +125°C 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0 100 200 300 400 500 TA = +25° C TA = −55° C TA = +125°C 0 Figure 7. Driving Logic Figure 8. Squarewave Oscillator Logic Device VCC (V) RL k W CMOS TTL 1/4 MC14001 1/4 MC7400 +15 +5.0 100 10 RS = Source Resistance R1 ] RS T1 = T2 = 0.69 RC f [ 7.2 C( mF) R2 = R3 = R4 R1 [ R2 // R3 // R4 − + + − VCC Vin Vref VCC ≥ 4.0 V VCC + C 330 k R4 330 k R3 R1 100 k 10 k R1 T1 T2 VCC VO RS RL R2 330 k |
Podobny numer części - LM239DR2 |
|
Podobny opis - LM239DR2 |