Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRLZ24NS Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRLZ24NS
Szczegółowy opis  HEXFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ24NS Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRLZ24NS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ24NS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ24NS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ24NS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ24NS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ24NS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ24NS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ24NS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLZ24NS Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRLZ24NS/L
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
tp
VDS
IAS
VDD
V(BR)DSS
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10 V
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
0
20
40
60
80
100
120
140
25
50
75
100
125
150
175
J
A
Sta rtin g T , J u nc tion T em perature (°C )
V
= 25 V
I
T O P
4 .5 A
7.8 A
B O TTO M
1 1A
DD
D
VDS
L
D.U.T.
VDD
IAS
tp
0.01
RG
+
-
5.0 V


Podobny numer części - IRLZ24NS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRLZ24NS IRF-IRLZ24NS Datasheet
202Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRLZ24NSL IRF-IRLZ24NSL Datasheet
202Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRLZ24NSPBF IRF-IRLZ24NSPBF Datasheet
301Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLZ24NSPBF IRF-IRLZ24NSPBF Datasheet
306Kb / 10P
   Advanced Process Technology
IRLZ24NSPBF IRF-IRLZ24NSPBF_15 Datasheet
306Kb / 10P
   Advanced Process Technology
More results

Podobny opis - IRLZ24NS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com