Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

U8803 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

Numer części U8803
Szczegółowy opis  PIR INFRARED REMOTE CONTROL CIRCUIT
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

U8803 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

  U8803 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies U8803 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies U8803 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies U8803 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies U8803 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies U8803 Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies U8803 Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
U8803
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6 of 7
www.unisonic.com.tw
QW-R502-094,A
TYPICAL APPLICATION CIRCUIT
1.
TRIAC CONTROL
15k
47u
560k
0.047 u
33n
U8803
1
2
4
3
5
6
8
7
16
15
13
14
12
11
9
10
UOU1
NII1
CDS
TCI
QTEST
TB
GND
VREF
II1
RELAY
ZCD
TRIAC
II2
VDD
NII2
UOU2
820k
15k
47k
{RES2}
4.7K
33u
100u
100 p
0.01u
10u
22u
0.01u
5. 1V
1M
47
PIR
1M
1M
FUSE
CDS
470u
470 K
330
0.47u/250V
2.
RELAY CONTROL
15k
47u
560k
0.047 u
33n
U8803
1
2
4
3
5
6
8
7
16
15
13
14
12
11
9
10
UOU1
NII1
CDS
TCI
QTEST
TB
GND
VREF
II1
RELAY
ZCD
TRIAC
II 2
VDD
NII 2
UOU2
820k
15k
47k
{RES2}
4.7K
33u
100u
100 p
0.01u
10u
22u
100 u
470u
0.01u
2. 4k
5. 1V
RELAY
20V/1W
5.6K
47K
100
0.47u
0.047u
PIR
1M
1M
FUSE
CDS
VDD
VDD


Podobny numer części - U8803

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TEMIC Semiconductors
U880B TEMIC-U880B Datasheet
37Kb / 4P
   Double Flasher
More results

Podobny opis - U8803

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
UT8803 UTC-UT8803 Datasheet
209Kb / 6P
   PIR INFRARED REMOTE CONTROL CIRCUIT
M3000 UTC-M3000 Datasheet
179Kb / 6P
   PIR INFRARED REMOTE CONTROL CIRCUIT
M3000 UTC-M3000_15 Datasheet
179Kb / 6P
   PIR INFRARED REMOTE CONTROL CIRCUIT
UT8803 UTC-UT8803_15 Datasheet
209Kb / 6P
   PIR INFRARED REMOTE CONTROL CIRCUIT
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC8889B FUMAN-TC8889B Datasheet
607Kb / 12P
   Infrared remote control transmitting circuit
logo
NTE Electronics
NTE1761 NTE-NTE1761 Datasheet
26Kb / 3P
   Integrated Circuit Infrared Remote Control Preamp
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC8886B FUMAN-TC8886B Datasheet
621Kb / 12P
   24Pin infrared remote control transmitting circuit
logo
List of Unclassifed Man...
M7613 ETC1-M7613 Datasheet
68Kb / 7P
   DC PIR CONTROLLER WITH REMOTE CONTROL
logo
SparkFun Electronics
COM-11759 SPARKFUN-COM-11759 Datasheet
203Kb / 1P
   Infrared Remote Control
8/4/2016
COM-14865 SPARKFUN-COM-14865 Datasheet
826Kb / 3P
   Infrared Remote Control
8????8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com