Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


2N5191_00 Datasheet(Arkusz danych) 3 Page - STMicroelectronics

Numer części 2N5191_00
Szczegółowy opis  MEDIUM POWER NPN SILICON TRANSISTORS
Pobierz  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo 

   
 3 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
7.4
7.8
0.291
0.307
B
10.5
10.8
0.413
0.445
b
0.7
0.9
0.028
0.035
b1
0.49
0.75
0.019
0.030
C
2.4
2.7
0.040
0.106
c1
1.0
1.3
0.039
0.050
D
15.4
16.0
0.606
0.629
e
2.2
0.087
e3
4.15
4.65
0.163
0.183
F
3.8
0.150
G
3
3.2
0.118
0.126
H
2.54
0.100
c1
H2
0016114
SOT-32 (TO-126) MECHANICAL DATA
2N5191 / 2N5192
3/4




Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download



Powiązane numery części

Numer częściSzczegółowy opis komponentówHtml ViewProducent
BC737NPN SILICON AF MEDIUM POWER TRANSISTORS 1 2 Micro Electronics
MJH16018NPN SILICON POWER TRANSISTORS 1.5KV SWITCHMODE III SERIES 1 2 3 4 5 MoreMotorola, Inc
EMF5XV6T5Power Management Dual Transistors NPN Silicon Surface Mount Transistors with Monolithic Bias Resistor Network 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
2SC5754NPN SILICON RF TRANSISTOR FOR MEDIUM OUTPUT POWER AMPLIFICATION 0.4 W FLAT-LEAD 4-PIN THIN-TYPE SUPER MINIMOLD M04 1 2 3 4 5 MoreNEC
2SC2371NPN Silicon Power Transistors 1 Micro Commercial Components
2N6251High Voltage NPN Silicon Power Transistors 1 2 3 4 5 MoreMotorola, Inc
2SC5752NPN SILICON RF TRANSISTOR FOR MEDIUM OUTPUT POWER AMPLIFICATION 60 mW 4-PIN SUPER MINIMOLD 1 2 3 4 5 MoreNEC
FXT555PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR 1 Zetex Semiconductors
EMD4DXV6T1Dual Bias Resistor Transistors NPN and PNP Silicon Surface Mount Transistors with Monolithic Bias Resistor Network 1 2 3 4 5 ON Semiconductor
ZX5T869Z25V NPN LOW SATURATION MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT89 1 2 3 4 5 MoreZetex Semiconductors

Link URL