Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC14016BD Arkusz danych(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

Numer części MC14016BD
Szczegółowy opis  Quad Analog Switch/ Quad Multiplexer
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14016BD Arkusz danych(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC14016BD Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14016BD Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14016BD Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14016BD Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14016BD Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14016BD Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC14016BD Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC14016BD Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC14016BD Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
MC14016B
http://onsemi.com
7
Figure 12. Typical Insertion Loss/Bandwidth
Characteristics
Figure 13. Frequency Response Test Circuit
VC
Vout
RL
Vin
+ 2.5 Vdc
0.0 Vdc
− 2.5 Vdc
100 M
10 M
1.0M
100 k
10 k
2.0
0
− 2.0
RL = 1 MW AND 100 kW
fin, INPUT FREQUENCY (Hz)
− 4.0
− 6.0
− 8.0
−10
−12
10 kW
1.0
kW−3.0 dB (R
L = 1.0 MW )
− 3.0 dB (RL = 10 kW )
− 3.0 dB (RL = 1.0 kW )
Figure 14. DV Across Switch
CONTROL
SECTION
OF IC
SOURCE
V
LOAD
ON SWITCH


Podobny numer części - MC14016BD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MC14016BD MOTOROLA-MC14016BD Datasheet
270Kb / 9P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
logo
ON Semiconductor
MC14016BD ONSEMI-MC14016BD Datasheet
244Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
March, 2000 ??Rev. 3
MC14016BDG ONSEMI-MC14016BDG Datasheet
143Kb / 10P
   Quad Analog Switch/ Quad Multiplexer
July, 2014 ??Rev. 11
MC14016BDR2 ONSEMI-MC14016BDR2 Datasheet
244Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
March, 2000 ??Rev. 3
MC14016BDR2G ONSEMI-MC14016BDR2G Datasheet
143Kb / 10P
   Quad Analog Switch/ Quad Multiplexer
July, 2014 ??Rev. 11
More results

Podobny opis - MC14016BD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC14016B ONSEMI-MC14016B_14 Datasheet
143Kb / 10P
   Quad Analog Switch/ Quad Multiplexer
July, 2014 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC14016B MOTOROLA-MC14016B Datasheet
270Kb / 9P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
logo
ON Semiconductor
MC14066B ONSEMI-MC14066B_06 Datasheet
197Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
October, 2006 ??Rev. 7
MC14016B ONSEMI-MC14016B Datasheet
244Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
March, 2000 ??Rev. 3
MC14066B ONSEMI-MC14066B Datasheet
276Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
March, 2000 ??Rev. 3
MC14066B ONSEMI-MC14066B_14 Datasheet
160Kb / 11P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
August, 2014 ??Rev. 10
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_06 Datasheet
239Kb / 16P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
October, 2006 ??Rev. 8
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_14 Datasheet
190Kb / 14P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
March, 2014 ??Rev. 12
MC74LVXT4066 ONSEMI-MC74LVXT4066_17 Datasheet
140Kb / 11P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
November, 2017 ??Rev. 5
MC74VHC4066 ONSEMI-MC74VHC4066_11 Datasheet
194Kb / 14P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com