Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ULN2803ADW Arkusz danych(PDF) 6 Page - Texas Instruments |
|
ULN2803ADW Arkusz danych(HTML) 6 Page - Texas Instruments |
6 / 11 page ULN2803A DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY SLRS049E − FEBRUARY1997 − REVISED JULY 2006 6 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION NOTES: A. The pulse generator has the following characteristics: PRR = 12.5 KHz, ZO = 50 Ω. B. CL includes probe and jig capacitance. C. VIH = 3 V Figure 9. Latch-Up Test Pulse Generator (see Note A) Input VS 163 Ω CL = 15 pF (see Note B) Output 40 µs <5 ns <10 ns 90% 1.5 V 10% 10% 90% 1.5 V VIH (see Note C) Input Output 0 2 mH VOH Test Circuit Voltage Waveforms |
Podobny numer części - ULN2803ADW |
|
Podobny opis - ULN2803ADW |