Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM1608-T13 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Protek Devices

Numer części SM1608-T13
Szczegółowy opis  STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PROTEC [Protek Devices]
Strona internetowa  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SM1608-T13 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Protek Devices

  SM1608-T13 Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SM1608-T13 Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SM1608-T13 Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SM1608-T13 Datasheet HTML 4Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
05147.R6 2/07
www.protekdevices.com
SM1603
thru
SM1624C
GRAPHS
0.1
1
10
100
1,000
10,000
t
d - Pulse Duration - µs
500W 8/20µs Waveform
10
100
1,000
10,000
FIGURE 1
PEAK PULSE POWER VS PULSE TIME
0
5
10
15
20
25
30
t - Time - µs
0
20
40
60
80
100
120
TEST
WAVEFORM
PARAMETERS
t
f = 8µs
t
d = 20µs
t
f
Peak Value I
PP
e-t
t
d = t
I
PP/2
FIGURE 2
PULSE WAVE FORM
0
25
50
75
100
125
150
T
L - Lead Temperature - °C
20
40
60
80
100
Peak Pulse Power
8/20µs
Average Power
FIGURE 3
POWER DERATING CURVE
0


Podobny numer części - SM1608-T13

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Protek Devices
SM1608 PROTEC-SM1608 Datasheet
104Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
ABC Taiwan Electronics ...
SM1608 ABC-SM1608 Datasheet
217Kb / 6P
   MULTILAYER CHIP BEAD
logo
Protek Devices
SM1608 PROTEC-SM1608 Datasheet
636Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SM1608 PROTEC-SM1608 Datasheet
639Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
logo
DB Unlimited.
SM160816-1 DBUNLIMITED-SM160816-1 Datasheet
886Kb / 1P
   Released from Engineering
More results

Podobny opis - SM1608-T13

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Protek Devices
SM20MT05C PROTEC-SM20MT05C Datasheet
176Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
CP05 PROTEC-CP05 Datasheet
109Kb / 5P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
PSMF05 PROTEC-PSMF05 Datasheet
96Kb / 5P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
DA05L PROTEC-DA05L_07 Datasheet
68Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
DA05N PROTEC-DA05N_07 Datasheet
76Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
PSMDA05C-4 PROTEC-PSMDA05C-4_07 Datasheet
71Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
PSMDA05C-8 PROTEC-PSMDA05C-8_07 Datasheet
73Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
PSMF05 PROTEC-PSMF05_07 Datasheet
85Kb / 5P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
Pan Jit International I...
PJSOT05C-03 PANJIT-PJSOT05C-03 Datasheet
102Kb / 3P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
PJSOT05C-02 PANJIT-PJSOT05C-02_15 Datasheet
76Kb / 5P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
Protek Devices
PSMS05 PROTEC-PSMS05 Datasheet
183Kb / 5P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com