Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PZT3904 Arkusz danych(PDF) 4 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
PZT3904 Arkusz danych(HTML) 4 Page - National Semiconductor (TI) |
4 / 4 page NPN General Purpose Amplifier (continued) Typical Characteristics (continued) Collector-Cutoff Current vs Ambient Temperature 25 50 75 100 125 150 0.1 1 10 100 500 T - AMBIENT TEMPERATURE ( C) A V = 30V CB ° POWER DISSIPATION vs AMBIENT TEMPERATURE 0 255075 100 125 150 0 0.25 0.5 0.75 1 TEMPERATURE ( C) o SOT-223 Test Circuits 10 K Ω Ω Ω Ω Ω 3.0 V 275 Ω Ω Ω Ω Ω t 1 C 1 <<<<< 4.0 pF Duty Cycle ===== 2% Duty Cycle ===== 2% <<<<< 1.0 ns - 0.5 V 300 ns 10.6 V 10 <<<<< t 1 < <<<< 500 µµµµµs 10.9 V - 9.1 V <<<<< 1.0 ns 0 0 10 K Ω Ω Ω Ω Ω 3.0 V 275 Ω Ω Ω Ω Ω C 1 <<<<< 4.0 pF 1N916 FIGURE 2: Storage and Fall Time Equivalent Test Circuit FIGURE 1: Delay and Rise Time Equivalent Test Circuit |
Podobny numer części - PZT3904 |
|
Podobny opis - PZT3904 |