Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF3707PBF Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRF3707PBF
Szczegółowy opis  HEXFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3707PBF Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF3707PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3707PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3707PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3707PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3707PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3707PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3707PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3707PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3707PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF3707S/LPbF
6
www.irf.com
Fig 13. On-Resistance Vs. Gate Voltage
Fig 12. On-Resistance Vs. Drain Current
Fig 15a&b. Unclamped Inductive Test circuit
and Waveforms
Fig 15c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
VGS
QG
QGS
QGD
VG
Charge
tp
V(BR)DSS
IAS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
0
50
100
150
200
250
ID , Drain Current ( A )
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
VGS = 4.5V
VGS = 10V
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
0.009
0.010
0.011
0.012
0.013
ID = 31A
25
50
75
100
125
150
175
0
100
200
300
400
500
600
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
10.1A
20.7A
24.8A
Fig 14a&b. Basic Gate Charge Test circuit
and Waveforms


Podobny numer części - IRF3707PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF3707PBF IRF-IRF3707PBF Datasheet
287Kb / 11P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial use
More results

Podobny opis - IRF3707PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com