Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


IRF7379PBF Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRF7379PBF
Szczegółowy opis  HEXFET® Power MOSFET
Pobierz  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo 

 
 6 page
background image
IRF7379PbF
6
www.irf.com
Fig 13. Typical Transfer Characteristics
Fig 12. Typical Output Characteristics
Fig 11. Typical Output Characteristics
Fig 14. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
P-Channel
1
10
100
0.1
1
10
100
DS
A
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
VGS
TOP
- 15V
- 10V
- 8.0V
- 7.0V
- 6.0V
- 5.5V
- 5.0V
BOTTOM - 4.5V
-4.5V
20µs PULSE WIDTH
T = 25°C
J
1
10
100
0.1
1
10
100
DS
20µs PULSE WIDTH
T = 150°C
A
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
VGS
TOP
- 15V
- 10V
- 8.0V
- 7.0V
- 6.0V
- 5.5V
- 5.0V
BOTTOM - 4.5V
-4.5V
J
1
10
100
45
67
89
10
T = 25°C
T = 150°C
J
J
GS
A
-V
, Gate-to-Source Voltage (V)
V
= -15V
20µs PULSE WIDTH
DS
0.1
1
10
100
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
T = 25°C
T = 150°C
J
J
V
= 0V
GS
SD
A
-V
, Source-to-Drain Voltage (V)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download



Powiązane numery części

Numer częściSzczegółowy opis komponentówHtml ViewProducent
IRLL014HEXFET® Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF7F3704HEXFET® POWER MOSFET THRU-HOLE TO-39 20V N-CHANNEL 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRL3103SPBFHEXFET® Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
NTTD4401FFETKY Power MOSFET and Schottky Diode 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
SSI2N80AAdvanced Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreFairchild Semiconductor
NTD4810NHPower MOSFET 30 V 54 A Single N−Channel DPAK/IPAK 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
NUS5530MNIntegrated Power MOSFET with PNP Low VCE sat Switching Transistor 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
39353-PHASE POWER MOSFET CONTROLLER - For Automotive Applications 1 2 3 4 5 MoreAllegro MicroSystems
IRF3704ZHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier

Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl