Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9211BCPZ-250 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices

Numer części AD9211BCPZ-250
Szczegółowy opis  10-Bit, 200 MSPS/250 MSPS/300 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9211BCPZ-250 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD9211BCPZ-250 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9211BCPZ-250 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9211BCPZ-250 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9211BCPZ-250 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9211BCPZ-250 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9211BCPZ-250 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9211BCPZ-250 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9211BCPZ-250 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9211BCPZ-250 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
AD9211
Rev. 0 | Page 7 of 28
TIMING DIAGRAMS
N – 1
N
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 1
CLK+
N – 7
N – 6
N – 5
N – 4
N – 3
CLK–
DCO+
DCO–
Dx+
Dx–
VIN
tA
tCH
tCL
1/
fS
tCPD
tSKEW
tPD
Figure 2. Single Data Rate Mode
N – 1
N
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 1
CLK+
CLK–
DCO+
DCO–
D5
N – 8
D0
N – 7
D5
N – 7
D0
N – 6
D5
N – 6
D0
N – 5
D5
N – 5
D0
N – 4
D5
N – 4
D0
N – 3
D0/D5+
D0/D5–
D9
N – 8
D4
N – 7
D9
N – 7
D4
N – 6
D9
N – 6
D4
N – 5
D9
N – 5
D4
N – 4
D9
N – 4
D4
N – 3
D4/D9+
D4/D9–
VIN
tA
tCH
tCL
1/
fS
tCPD
tSKEW
tPD
5 MSBs
5 LSBs
Figure 3. Double Data Rate Mode


Podobny numer części - AD9211BCPZ-250

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9211BCPZ-250 AD-AD9211BCPZ-250 Datasheet
296Kb / 21P
   10-Bit, 170/200/250 MSPS 1.8 V A/D Converter
Rev. PrA
More results

Podobny opis - AD9211BCPZ-250

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9601 AD-AD9601 Datasheet
1Mb / 32P
   10-Bit, 200 MSPS/250 MSPS 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9601 AD-AD9601_15 Datasheet
1Mb / 32P
   10-Bit, 200 MSPS/250 MSPS 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9601BCPZ-250 AD-AD9601BCPZ-250 Datasheet
1Mb / 32P
   10-Bit, 200 MSPS/250 MSPS 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9230 AD-AD9230_15 Datasheet
2Mb / 32P
   12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9626 AD-AD9626 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9626 AD-AD9626_15 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9467 AD-AD9467 Datasheet
987Kb / 32P
   16-Bit, 200 MSPS/250 MSPS Analog-to-Digital Converter
Rev. D
AD9642 AD-AD9642 Datasheet
1Mb / 28P
   14-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter (ADC)
REV. 0
AD9609 AD-AD9609 Datasheet
1Mb / 32P
   10-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9642 AD-AD9642_15 Datasheet
1Mb / 28P
   14-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter (ADC)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com