Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BAT74V Arkusz danych(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
BAT74V Arkusz danych(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors |
4 / 8 page 2002 Sep 02 4 Philips Semiconductors Product specification Schottky barrier double diode BAT74V GRAPHICAL DATA handbook, halfpage 10 IF VF (V) 3 10 (mA) 2 10 1 10 1 1.2 0.8 0.4 0 MSA892 (3) (2) (1) (3) (2) (1) Fig.2 Forward current as a function of forward voltage; typical values. (1) Tamb = 125 °C. (2) Tamb =85 °C. (3) Tamb =25 °C. 010 20 30 V (V) R 10 3 I R ( µA) 10 2 10 1 10 1 (1) (2) (3) MSA893 Fig.3 Reverse current as a function of reverse voltage; typical values. (1) Tamb = 125 °C. (2) Tamb =85 °C. (3) Tamb =25 °C. handbook, halfpage 010 20 30 0 5 10 15 VR (V) Cd (pF) MSA891 Fig.4 Diode capacitance as a function of reverse voltage; typical values. f = 1 MHz; Tamb =25 °C. |
Podobny numer części - BAT74V |
|
Podobny opis - BAT74V |