Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC1270ANTCVRCTR Arkusz danych(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
TC1270ANTCVRCTR Arkusz danych(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
10 / 40 page TC1270A/70AN/71A DS22035B-page 10 © 2007 Microchip Technology Inc. Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, TA = –40°C to +125°C. FIGURE 2-19: VOL vs. Temperature (TC1270AL, TC1270ANL, TC1271AL - 4.50V min. / 4.63V typ. / 4.75V max.). @ VDD = 4.5V). FIGURE 2-20: VOL vs. Temperature (TC1270AT, TC1270ANT, TC1271AT - 3.00V min. / 3.08V typ. / 3.15V max.). @ VDD = 2.7V). FIGURE 2-21: VOL vs. Temperature (TC1270AR, TC1270ANR, TC1271AR - 2.55V min. / 2.63V typ. / 2.70V max.). @ VDD = 1.8V). FIGURE 2-22: VOH vs. IOL (TC1270AL, TC1270ANL, TC1271AL - 4.50V min. / 4.63V typ. / 4.75V max.) @ +25°C). FIGURE 2-23: VOH vs. IOH (TC1270AT, TC1270ANT, TC1271AT - 3.00V min. / 3.08V typ. / 3.15V max.) @ +25°C). FIGURE 2-24: VOH vs. IOH (TC1270AR, TC1270ANR, TC1271AR - 2.55V min. / 2.63V typ. / 2.70V max.) @ +25°C). 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 -40 10 60 110 Temperature (°C) 4 mA 2 mA 1 mA 0.5 0.35 mA 0.2 A 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 -40 10 60 110 Temperature (°C) 8 mA 6 mA 4 mA 2 mA 1 mA 0.5 A 0 0.05 0.1 0.15 0.2 -40 10 60 110 Temperature (°C) 4 mA 2 mA 1 mA 0.5 0.35 mA 0.2 A 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 IOH (mA) 5.5V 5.0V 4.8V 4.75V 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 01 23 45 IOH (mA) 2.9V 2.7V 2.5V 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 01 23 45 IOH (mA) 5.5V 5.0V 4.5V 4.0V 3.0V 2.8V |
Podobny numer części - TC1270ANTCVRCTR |
|
Podobny opis - TC1270ANTCVRCTR |