Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4005 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Jinan Gude Electronic Device

Numer części 1N4005
Szczegółowy opis  1.0 AMP . SILICON RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  JGD [Jinan Gude Electronic Device]
Strona internetowa  http://www.jgd.com.cn
Logo JGD - Jinan Gude Electronic Device

1N4005 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Jinan Gude Electronic Device

  1N4005 Datasheet HTML 1Page - Jinan Gude Electronic Device 1N4005 Datasheet HTML 2Page - Jinan Gude Electronic Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


Podobny numer części - 1N4005

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
First Silicon Co., Ltd
1N4005 FS-1N4005 Datasheet
621Kb / 2P
   REVERSE VOLTGE 50V~1000V, FORWARD CURRENT 1.0AMP Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
1N4005 PANJIT-1N4005 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Central Semiconductor C...
1N4005 CENTRAL-1N4005 Datasheet
72Kb / 2P
   AMP SILICON RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
1N4005 PANJIT-1N4005 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4005 EIC-1N4005 Datasheet
54Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER DIODES
More results

Podobny opis - 1N4005

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4001 TSC-1N4001_1 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 AMP. Silicon Rectifiers
logo
Bytes
1A1 BYTES-1A1 Datasheet
150Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4001S TSC-1N4001S_10 Datasheet
519Kb / 2P
   1.0 AMP. Silicon Rectifiers
logo
Nanjing International G...
EM513 DGNJDZ-EM513 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
Bytes
BY127M BYTES-BY127M Datasheet
151Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
List of Unclassifed Man...
204-1N400X ETC2-204-1N400X Datasheet
64Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
Nanjing International G...
EM516 DGNJDZ-EM516 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1A1 SECOS-1A1_15 Datasheet
744Kb / 2P
   1.0 AMP Silicon Rectifiers
logo
UNIOHM CORPORATION
1N4001 UNIOHM-1N4001 Datasheet
65Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
Daya Electric Group Co....
1N4001 DAYA-1N4001 Datasheet
264Kb / 2P
   1.0 AMP. Silicon Rectifiers
logo
Nanjing International G...
1N4001S DGNJDZ-1N4001S Datasheet
273Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com