Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LC781 Arkusz danych(PDF) 10 Page - Seoul Semiconductor

Numer części LC781
Szczegółowy opis  CYAN LAMP LED
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

LC781 Arkusz danych(HTML) 10 Page - Seoul Semiconductor

Back Button LC781 Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor LC781 Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor LC781 Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor LC781 Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor LC781 Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor LC781 Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor LC781 Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor LC781 Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor LC781 Datasheet HTML 13Page - Seoul Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
-10-
SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD.
148-29, Kasan-Dong, Keumchun-Gu, Seoul, Korea
TEL : 82-2-3281-6269
FAX : 82-2-857-5430
<050201> Rev. 0.0
LC531
Preliminary
3) Forming Outline Dimensions
Do
Po
P
F
φ
4.0±0.5
5.0±0.5
12.7±0.3
12.7±0.5
9.0±0.5
1.0±0.5
13.0±0.3
18.0 +1.0
W1
Do
Wo
F
W
Po
H1 *
P
Ho *
W2
H *
Package Dimensions (unit : mm)
-0.5
1 Box contain quantity.
∗ 3φ Lamp Series : 2000pcs
*
5φ Lamp Series : 1500pcs
* Remark
: H / Ho / H1- users define.


Podobny numer części - LC781

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Seoul Semiconductor
LC781 SEOUL-LC781 Datasheet
376Kb / 14P
   INFRARED LAMP LED
LC781 SEOUL-LC781 Datasheet
392Kb / 14P
   RED OVAL LAMP LED
LC781 SEOUL-LC781 Datasheet
392Kb / 14P
   RED OVAL LAMP LED
LC781 SEOUL-LC781 Datasheet
378Kb / 14P
   RED LAMP LED
LC781 SEOUL-LC781 Datasheet
285Kb / 13P
   Infrared LAMP LED
More results

Podobny opis - LC781

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Seoul Semiconductor
LC532Z SEOUL-LC532Z Datasheet
344Kb / 10P
   CYAN LAMP LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LOPL-E011C LITEON-LOPL-E011C Datasheet
188Kb / 12P
   1W Cyan Power LED
logo
OptoSupply Internationa...
OSC34L3131A OPTOSUPPLY-OSC34L3131A Datasheet
89Kb / 1P
   3mm Round Cyan LED
OSG3XAE1E1E OPTOSUPPLY-OSG3XAE1E1E Datasheet
109Kb / 1P
   Xeon 1 Power Cyan LED
OSG3XAE3E1E OPTOSUPPLY-OSG3XAE3E1E Datasheet
110Kb / 1P
   Xeon 3 Power Cyan LED
OSC34L5111A OPTOSUPPLY-OSC34L5111A Datasheet
89Kb / 1P
   5mm Round Cyan LED
OSC34LS1C1A OPTOSUPPLY-OSC34LS1C1A Datasheet
91Kb / 1P
   3.5x2.8x1.9mm Cyan SMD LED
OSG3XAC1C1E OPTOSUPPLY-OSG3XAC1C1E Datasheet
118Kb / 1P
   9.2x8x1.92mm Commercial 1 Power Cyan LED
OSG3XAT1C1E OPTOSUPPLY-OSG3XAT1C1E Datasheet
106Kb / 1P
   5x5x1.3mm Tops 1 Power Cyan LED
OSG3XAT3C1E OPTOSUPPLY-OSG3XAT3C1E Datasheet
107Kb / 1P
   5x5x1.3mm Tops 3 Power Cyan LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com