Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BUZ110SE3045A Arkusz danych(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BUZ110SE3045A
Szczegółowy opis  SIPMOS짰 Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BUZ110SE3045A Arkusz danych(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

  BUZ110SE3045A Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BUZ110SE3045A Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
BUZ 110S
Data Book
8
05.99
Typ. gate charge
VGS = f (QGate)
parameter:
ID puls = 80 A
0
20
40
60
80
100 nC
130
QGate
0
2
4
6
8
10
12
V
16
BUZ110S
DS max
V
0,8
DS max
V
0,2
Avalanche Energy
EAS = f (Tj)
parameter:
ID = 80 A, VDD = 25 V
RGS = 25 Ω
20
40
60
80
100
120
140
˚C
180
Tj
0
50
100
150
200
250
300
350
400
mJ
500
Drain-source breakdown voltage
V(BR)DSS = f (Tj)
-60
-20
20
60
100
140
˚C
200
Tj
50
52
54
56
58
60
62
64
V
66
BUZ110S


Podobny numer części - BUZ110SE3045A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ110S SIEMENS-BUZ110S Datasheet
122Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ110SL SIEMENS-BUZ110SL Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
More results

Podobny opis - BUZ110SE3045A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
SPI47N10L INFINEON-SPI47N10L_02 Datasheet
114Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
2002-01-09
SPD04P10PLG INFINEON-SPD04P10PLG Datasheet
463Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-10
SPB08P06P INFINEON-SPB08P06P_12 Datasheet
273Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.7 2012-09-07
SPP80N06S-08 INFINEON-SPP80N06S-08 Datasheet
171Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev. 1.0 2004-11-30
SPD15P10PL INFINEON-SPD15P10PL Datasheet
763Kb / 10P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.5 2012-09-03
SPD08P06PG INFINEON-SPD08P06PG_12 Datasheet
605Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.92 2012-09-10
SPD04P10PG INFINEON-SPD04P10PG Datasheet
479Kb / 9P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-10
SPB18P06PG INFINEON-SPB18P06PG_12 Datasheet
446Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.6 2012-09-07
SPP15P10PLH INFINEON-SPP15P10PLH Datasheet
767Kb / 10P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev 1.4 2011-09-01
BSS138NH6327 INFINEON-BSS138NH6327 Datasheet
463Kb / 9P
   SIPMOS짰 Small-Signal-Transistor
Rev. 2.86 2012-04-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com