Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SDZ5V1D Arkusz danych(PDF) 1 Page - AUK corp

Numer części SDZ5V1D
Szczegółowy opis  Zener Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AUK [AUK corp]
Strona internetowa  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

SDZ5V1D Arkusz danych(HTML) 1 Page - AUK corp

  SDZ5V1D Datasheet HTML 1Page - AUK corp SDZ5V1D Datasheet HTML 2Page - AUK corp SDZ5V1D Datasheet HTML 3Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
KSD-C013-000
1
SDZ5V1D
Zener Diode
Features
• Compact type
• Radiation size 1.25mm × 1.7mm
• Surface mount lead configuration
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
SDZ5V1D
Z2
SOD-323
Outline Dimensions
unit : mm
S
Se
em
miic
co
on
nd
du
uc
ctto
or
r
PIN Connections
1. Anode
2. Cathode
2.5
±0.1
1.7
±0.1
CATHODE MARK
0.2 Min.
2
1
2
1


Podobny numer części - SDZ5V1D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDZ5V1D KODENSHI-SDZ5V1D Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
More results

Podobny opis - SDZ5V1D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com