Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STK001SF Arkusz danych(PDF) 1 Page - AUK corp

Numer części STK001SF
Szczegółowy opis  N-channel Trench MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AUK [AUK corp]
Strona internetowa  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STK001SF Arkusz danych(HTML) 1 Page - AUK corp

  STK001SF Datasheet HTML 1Page - AUK corp STK001SF Datasheet HTML 2Page - AUK corp STK001SF Datasheet HTML 3Page - AUK corp STK001SF Datasheet HTML 4Page - AUK corp STK001SF Datasheet HTML 5Page - AUK corp STK001SF Datasheet HTML 6Page - AUK corp STK001SF Datasheet HTML 7Page - AUK corp STK001SF Datasheet HTML 8Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
1
STK001SF
N-channel Trench MOSFET
S
Se
em
miic
co
on
nd
du
uc
ctto
or
r
Portable Equipment Application.
Notebook Application.
Features
• Low VGS(th) : VGS(th)=0.6~1.2V
• Small footprint due to small package
• Low RDS (ON) : RDS (ON)= 33(Typ.)
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
STK001SF
K01
SOT-23F
Outline Dimensions
unit : mm
PIN Connections
1. Gate
2. Source
3. Drain
3
1
2
2.30~2.50
1.50~1.70
D
G
S
Block Diagram


Podobny numer części - STK001SF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STK001SF KODENSHI-STK001SF Datasheet
467Kb / 8P
   Advanced N-Ch Power MOSFET
More results

Podobny opis - STK001SF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AUK corp
STK003SF AUK-STK003SF Datasheet
327Kb / 8P
   N-channel Trench MOSFET
logo
Unisonic Technologies
UTN6266 UTC-UTN6266 Datasheet
272Kb / 7P
   N-CHANNEL TRENCH MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
PFB6000 ETC2-PFB6000 Datasheet
130Kb / 3P
   N-CHANNEL TRENCH MOSFET
logo
AUK corp
STK004SF AUK-STK004SF Datasheet
324Kb / 8P
   N-channel Trench MOSFET
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LM3043N LEIDITECH-LM3043N Datasheet
771Kb / 5P
   N-Channel Trench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD16AN08_F085 FAIRCHILD-FDD16AN08_F085 Datasheet
2Mb / 11P
   N-Channel UltraFET짰 Trench MOSFET
logo
Solid States Devices, I...
FT0021 SSDI-FT0021_15 Datasheet
43Kb / 2P
   N-Channel Trench Gate MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HRLF43N06H SEMIHOW-HRLF43N06H Datasheet
538Kb / 7P
   60V N-Channel Trench MOSFET
HRLO60N06H SEMIHOW-HRLO60N06H Datasheet
574Kb / 8P
   60V N-Channel Trench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC2674 FAIRCHILD-FDMC2674 Datasheet
334Kb / 6P
   N-Channel UltraFET Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com