Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BY1800 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Numer części BY1800
Szczegółowy opis  Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY1800 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY1800 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY1800 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BY251 ... BY255, BY1600 ... BY2000
BY251 ... BY255, BY1600 ... BY2000
Si-Rectifiers – Si-Gleichrichter
Version 2005-09-20
Dimensions - Maße [mm]
Nominal Current
Nennstrom
3 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
200...2000 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
~ DO-201
Weight approx.
Gewicht ca.
0.8 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
BY251
200
200
BY252
400
400
BY253
600
600
BY254
800
800
BY255
1300
1300
BY1600
1600
1600
BY1800
1800
1800
BY2000
2000
2000
higher voltages see
höhere Spannungen siehe
BY4...BY16
4000...16000
4000...16000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
3 A 1)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
20 A 1)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
100/110 A
Rating for fusing, Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
50 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø
±0.05
1.2
Ø
±0.1
4.5


Podobny numer części - BY1800

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
BY1800 DIOTEC-BY1800 Datasheet
188Kb / 2P
   Silicon Rectifiers
logo
Semikron International
BY1800 SEMIKRON-BY1800 Datasheet
134Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
BY1800 DIOTEC-BY1800 Datasheet
99Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
BY1800 DIOTEC-BY1800 Datasheet
94Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BY1800 SUNMATE-BY1800 Datasheet
551Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIODES
More results

Podobny opis - BY1800

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
1N5400 DIOTEC-1N5400_07 Datasheet
61Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
1N5400K DIOTEC-1N5400K_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY133 DIOTEC-BY133_07 Datasheet
100Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY550-50 DIOTEC-BY550-50_07 Datasheet
62Kb / 2P
   Si-Rectifiers -Si-Gleichrichter
P600A DIOTEC-P600A_07 Datasheet
63Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
BY296 DIOTEC-BY296_07 Datasheet
57Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
BY500-50 DIOTEC-BY500-50_07 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers -Schnelle Si-Gleichrichter
BY396 DIOTEC-BY396_07 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
UF600A DIOTEC-UF600A_07 Datasheet
62Kb / 2P
   Ultrafast Switching Si-Rectifiers - Ultraschnelle Si-Gleichrichter
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com