Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9945KCPZ Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices

Numer części AD9945KCPZ
Szczegółowy opis  Complete 12-Bit 40 MHz CCD Signal Processor
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9945KCPZ Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD9945KCPZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9945KCPZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9945KCPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9945KCPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9945KCPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9945KCPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9945KCPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9945KCPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9945KCPZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
REV. A
Typical Performance Characteristics–AD9945
–7–
SAMPLE RATE (MHz)
180
105
40
32
25
150
165
135
120
90
VDD = 3.3 V
VDD = 3.0 V
VDD = 2.7 V
TPC 1. Power vs. Sampling Rate
0
4000
1600
800
2400
3200
CODE
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
TPC 2. Typical DNL Performance


Podobny numer części - AD9945KCPZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9945KCPZ AD-AD9945KCPZ Datasheet
639Kb / 14P
   CCD Signal Processor
AD9945KCPZRL7 AD-AD9945KCPZRL7 Datasheet
639Kb / 14P
   CCD Signal Processor
More results

Podobny opis - AD9945KCPZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADDI7100 AD-ADDI7100 Datasheet
364Kb / 20P
   Complete, 12-Bit, 45 MHz CCD Signal Processor
REV. C
AD9840A AD-AD9840A_15 Datasheet
155Kb / 16P
   Complete 10-Bit 40 MSPS CCD Signal Processor
REV. 0
AD9840A AD-AD9840A Datasheet
162Kb / 16P
   Complete 10-Bit 40 MSPS CCD Signal Processor
REV. 0
AD9840AJSTZ AD-AD9840AJSTZ Datasheet
143Kb / 16P
   Complete 10-Bit 40 MSPS CCD Signal Processor
REV. 0
AD9840AJSTZ AD-AD9840AJSTZ Datasheet
143Kb / 16P
   Complete 10-Bit 40 MSPS CCD Signal Processor
REV. 0
AD9840AJSTZRL AD-AD9840AJSTZRL Datasheet
143Kb / 16P
   Complete 10-Bit 40 MSPS CCD Signal Processor
REV. 0
AD9845A AD-AD9845A_15 Datasheet
275Kb / 22P
   Complete 12-Bit 30 MSPS CCD Signal Processor
REV. 0
AD9845B AD-AD9845B Datasheet
441Kb / 24P
   Complete 12-Bit 30 MSPS CCD Signal Processor
REV. A
AD9845B AD-AD9845B_15 Datasheet
264Kb / 24P
   Complete 12-Bit 30 MSPS CCD Signal Processor
REV. B
AD9844A AD-AD9844A Datasheet
169Kb / 16P
   Complete 12-Bit 20 MSPS CCD Signal Processor
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com