Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PZT2907 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Diotec Semiconductor

Numer części PZT2907
Szczegółowy opis  Suface Mount Si-Epitaxial Planar Switching Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

PZT2907 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Diotec Semiconductor

  PZT2907 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor PZT2907 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PZT2907 / PZT2907A
Characteristics (Tj = 25°C)
Kennwerte (Tj = 25°C)
Min.
Typ.
Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis
- IC = 0.1 mA, - VCE = 10 V
PZT2907
PZT2907A
hFE
hFE
35
75
- IC = 1 mA,
- VCE = 10 V
PZT2907
PZT2907A
hFE
hFE
50
100
- IC = 10 mA, - VCE = 10 V
PZT2907
PZT2907A
hFE
hFE
75
100
- IC = 150 mA, - VCE = 10 V
PZT2907
PZT2907A
hFE
hFE
100
100
300
300
- IC = 500 mA, - VCE = 10 V
PZT2907
PZT2907A
hFE
hFE
30
50
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz
- IC = 20 mA, - VCE = 20 V, f = 100 MHz
fT
200 MHz
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität
- VCB = 10 V, IE = ie = 0, f = 1 MHz
CCBO
8 pF
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität
- VEB = 0.5 V, IC = ic = 0, f = 1 MHz
CEBO
30 pf
Switching times – Schaltzeiten
delay time
rise time
- VCC = 30 V, - IC = 150 mA,
- IB1 = 15 mA
td
10
tr
40
storage time
fall time
- VCC = 6 V, - IC = 150 mA,
- IB1 = - IB2 = 15 mA
ts
80
tf
30
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 93 K/W 1)
Thermal resistance junction to soldering point
Wärmewiderstand Sperrschicht – Lötpad
RthS
< 27 K/W
Recommended complementary NPN transistors
Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren
PZT2222, PZT2222A
1
Mounted on P.C. board with 3 mm2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
2
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG


Podobny numer części - PZT2907

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
PZT2907 SIEMENS-PZT2907 Datasheet
127Kb / 6P
   PNP Silicon Switching Transistors
logo
Fairchild Semiconductor
PZT2907A FAIRCHILD-PZT2907A Datasheet
685Kb / 11P
   PN2907A / MMBT2907A / PZT2907A 60 V PNP General Purpose Transistor
logo
Motorola, Inc
PZT2907A MOTOROLA-PZT2907A Datasheet
139Kb / 6P
   SOT-223 PACKAGE PNP SILICON TRANSISTOR SURFACE MOUNT
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
PZT2907A WINNERJOIN-PZT2907A Datasheet
161Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
ON Semiconductor
PZT2907A ONSEMI-PZT2907A Datasheet
139Kb / 6P
   PNP SILICON TRANSISTOR SURFACE MOUNT
1996 REV 4
More results

Podobny opis - PZT2907

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
PZT2222 DIOTEC-PZT2222 Datasheet
109Kb / 2P
   Suface Mount Si-Epitaxial Planar Switching Transistors
PN2907 DIOTEC-PN2907 Datasheet
96Kb / 2P
   Si-Epitaxial Planar Switching Transistors
2N3904 DIOTEC-2N3904 Datasheet
96Kb / 2P
   Si-Epitaxial-Planar Switching Transistors
2N3906 DIOTEC-2N3906 Datasheet
103Kb / 2P
   Si-Epitaxial-Planar Switching Transistors
BCX38B DIOTEC-BCX38B Datasheet
108Kb / 2P
   Si-Epitaxial Planar Darlington-Transistors
MMBT3904 DIOTEC-MMBT3904 Datasheet
99Kb / 2P
   Surface Mount Si-Epi-Planar Switching Transistors
MMBT3906 DIOTEC-MMBT3906 Datasheet
100Kb / 2P
   Surface Mount Si-Epi-Planar Switching Transistors
MMBT3904 DIOTEC-MMBT3904_10 Datasheet
99Kb / 2P
   Surface Mount Si-Epi-Planar Switching Transistors
MMBT2222A DIOTEC-MMBT2222A Datasheet
100Kb / 2P
   Surface Mount Si-Epi-Planar Switching Transistors
MMBT2907 DIOTEC-MMBT2907_07 Datasheet
99Kb / 2P
   Surface Mount Si-Epi-Planar Switching Transistors
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com