Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRLR7811WPBF Arkusz danych(PDF) 4 Page - International Rectifier

Numer części IRLR7811WPBF
Szczegółowy opis  HEXFET짰Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLR7811WPBF Arkusz danych(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRLR7811WPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLR7811WPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLR7811WPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLR7811WPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLR7811WPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLR7811WPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLR7811WPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLR7811WPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLR7811WPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IRLR7811WPbF
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds+ Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
5
10
15
20
25
0
1
2
4
5
6
Q , Total Gate Charge (nC)
G
I
=
D
12A
V
= 15V
DS
V
= 24V
DS
0.1
1
10
100
1000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 25
C
J
°
T = 175
C
J
°
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec


Podobny numer części - IRLR7811WPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRLR7811WPBF IRF-IRLR7811WPBF Datasheet
191Kb / 10P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
More results

Podobny opis - IRLR7811WPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRL3715ZPBF IRF-IRL3715ZPBF Datasheet
273Kb / 13P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFZ44NSPBF IRF-IRFZ44NSPBF Datasheet
339Kb / 11P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7821PBF IRF-IRF7821PBF Datasheet
285Kb / 10P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFP450NPBF IRF-IRFP450NPBF Datasheet
174Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFB4310PBF IRF-IRFB4310PBF Datasheet
381Kb / 12P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7495PBF IRF-IRF7495PBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFB3207PBF IRF-IRFB3207PBF Datasheet
383Kb / 12P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRLI3705NPBF IRF-IRLI3705NPBF Datasheet
1Mb / 9P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRLR8743PBF IRF-IRLR8743PBF Datasheet
369Kb / 11P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF9910PBF IRF-IRF9910PBF Datasheet
205Kb / 10P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7316PBF IRF-IRF7316PBF Datasheet
203Kb / 7P
   HEXFET짰Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com