Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M27C1024-35XN7X Arkusz danych(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

Numer części M27C1024-35XN7X
Szczegółowy opis  1 Mbit (64Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27C1024-35XN7X Arkusz danych(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button M27C1024-35XN7X Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M27C1024-35XN7X Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M27C1024-35XN7X Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M27C1024-35XN7X Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M27C1024-35XN7X Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M27C1024-35XN7X Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics M27C1024-35XN7X Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M27C1024-35XN7X Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M27C1024-35XN7X Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
FDIP40W - 40 pin Ceramic Frit-seal DIP, with window
FDIPW-a
A3
A1
A
L
B1
B
e
D
S
E1
E
N
1
C
α
eA
D2
eB
A2
Symb
mm
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
5.72
0.225
A1
0.51
1.40
0.020
0.055
A2
3.91
4.57
0.154
0.180
A3
3.89
4.50
0.153
0.177
B
0.41
0.56
0.016
0.022
B1
1.45
0.057
C
0.23
0.30
0.009
0.012
D
51.79
52.60
2.039
2.071
D2
48.26
1.900
E
15.24
0.600
E1
13.06
13.36
0.514
0.526
e
2.54
0.100
eA
14.99
1.900
eB
16.18
18.03
0.637
0.710
L
3.18
0.125
S
1.52
2.49
0.060
0.098
8.13
0.320
α
4
°
11
°
4
°
11
°
N40
40
Drawing is not to scale.
11/15
M27C1024


Podobny numer części - M27C1024-35XN7X

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M27C1001 STMICROELECTRONICS-M27C1001 Datasheet
159Kb / 17P
   1 Mbit 128Kb x8 UV EPROM and OTP EPROM
M27C1001 STMICROELECTRONICS-M27C1001 Datasheet
218Kb / 24P
   1 Mbit (128 Kbit x 8) UV EPROM and OTP EPROM
M27C1001 STMICROELECTRONICS-M27C1001 Datasheet
250Kb / 24P
   1 Mbit (128 Kbit x 8) UV EPROM and OTP EPROM
M27C1001 STMICROELECTRONICS-M27C1001 Datasheet
250Kb / 24P
   1 Mbit (128 Kbit x 8) UV EPROM and OTP EPROM
M27C1001 STMICROELECTRONICS-M27C1001 Datasheet
250Kb / 24P
   1 Mbit (128 Kbit x 8) UV EPROM and OTP EPROM
More results

Podobny opis - M27C1024-35XN7X

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M27W102 STMICROELECTRONICS-M27W102 Datasheet
104Kb / 15P
   1 Mbit 64Kb x16 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
M27C4002 STMICROELECTRONICS-M27C4002 Datasheet
196Kb / 18P
   4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27C322 STMICROELECTRONICS-M27C322 Datasheet
112Kb / 13P
   32 Mbit (2Mb x16) UV EPROM and OTP EPROM
April 2000
M27C4002 STMICROELECTRONICS-M27C4002_06 Datasheet
225Kb / 24P
   4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27C322 STMICROELECTRONICS-M27C322_06 Datasheet
196Kb / 24P
   32 Mbit (2Mb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27C4002-10C1 STMICROELECTRONICS-M27C4002-10C1 Datasheet
236Kb / 24P
   4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27C202 STMICROELECTRONICS-M27C202 Datasheet
174Kb / 15P
   2 Mbit (128Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
M27V102 STMICROELECTRONICS-M27V102 Datasheet
116Kb / 15P
   1 Mbit (64Kb x 16) Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
May 1998
M27C1001 STMICROELECTRONICS-M27C1001 Datasheet
159Kb / 17P
   1 Mbit 128Kb x8 UV EPROM and OTP EPROM
M27W402 STMICROELECTRONICS-M27W402 Datasheet
103Kb / 15P
   4 Mbit 256Kb x16 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com