Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ML12038AP Arkusz danych(PDF) 4 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

Numer części ML12038AP
Szczegółowy opis  1.1 GHz Low Power Dual Modulus Prescaler
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Strona internetowa  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.

ML12038AP Arkusz danych(HTML) 4 Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

  ML12038AP Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12038AP Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12038AP Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12038AP Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. ML12038AP Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.lansdale.com
Page 4 of 5
Issue 0
LANSDALE Semiconductor, Inc.
ML12038
-650
-600
-550
-500
-450
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
Figure 7. Typical Input Impedance versus Input Frequency
MHz
jX
R
Frequency (MHz)


Podobny numer części - ML12038AP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12038AP LANSDALE-ML12038AP Datasheet
464Kb / 5P
   1.1 GHz Low Power Dual Modulus Prescaler
More results

Podobny opis - ML12038AP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12038 LANSDALE-ML12038_08 Datasheet
464Kb / 5P
   1.1 GHz Low Power Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12058 MOTOROLA-MC12058 Datasheet
260Kb / 6P
   1.1 GHz Low Power Dual Modulus Prescaler
logo
ON Semiconductor
MC12026A ONSEMI-MC12026A_06 Datasheet
130Kb / 6P
   1.1 GHz Dual Modulus Prescaler
January, 2006 ??Rev. 8
MC12026A ONSEMI-MC12026A Datasheet
50Kb / 8P
   1.1 GHz Dual Modulus Prescaler
November, 2001 ??Rev. 7
MC12026A ONSEMI-MC12026A_16 Datasheet
141Kb / 6P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
August, 2016 ??Rev. 9
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12052 LANSDALE-ML12052_08 Datasheet
106Kb / 5P
   1.1 GHz Super Low Power Dual Modulus Prescaler
ML12052 LANSDALE-ML12052 Datasheet
292Kb / 5P
   1.1 GHz Super Low Power Dual Modulus Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12052A MOTOROLA-MC12052A Datasheet
252Kb / 4P
   1.1 GHz Super Low Power Dual Modulus Prescaler
MC12053A MOTOROLA-MC12053A Datasheet
252Kb / 5P
   1.1 GHz Super Low Power Dual Modulus Prescaler With Stand-By Mode
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12054A LANSDALE-ML12054A_08 Datasheet
94Kb / 4P
   2.0 GHz Super Low Power Dual Modulus Prescaler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com