Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD6N50FTM Arkusz danych(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD6N50FTM
Szczegółowy opis  N-Channel MOSFET 500V, 5.5A, 1.15廓
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6N50FTM Arkusz danych(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6N50FTM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD6N50FTM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
FDD6N50F / FDU6N50F Rev. A
www.fairchildsemi.com
8
Mechanical Dimensions
I-PAK
Dimensions in Millimeters


Podobny numer części - FDD6N50FTM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6N50FTM FAIRCHILD-FDD6N50FTM Datasheet
298Kb / 14P
   DESIGN/PROCESS CHANGE NOTIFICATION
More results

Podobny opis - FDD6N50FTM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tak Cheong Electronics ...
TFP730 TAK_CHEONG-TFP730 Datasheet
345Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET 5.5A, 400V, 0.95廓
TFF730 TAK_CHEONG-TFF730 Datasheet
325Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET 5.5A, 400V, 0.95廓
TFF8N60 TAK_CHEONG-TFF8N60 Datasheet
288Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET 8A, 600V, 1.15廓
logo
Fairchild Semiconductor
FDP12N50 FAIRCHILD-FDP12N50 Datasheet
381Kb / 10P
   N-Channel MOSFET 500V, 11.5A, 0.65廓
FDD5N50NZF FAIRCHILD-FDD5N50NZF Datasheet
304Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 3.7A, 1.75廓
FDA28N50F FAIRCHILD-FDA28N50F_12 Datasheet
399Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 28A, 0.175廓
FDP13N50F FAIRCHILD-FDP13N50F Datasheet
621Kb / 9P
   N-Channel MOSFET 500V, 12A, 0.54廓
FDP12N50F FAIRCHILD-FDP12N50F Datasheet
701Kb / 10P
   N-Channel MOSFET 500V, 11.5A, 0.7廓
FDP5N50 FAIRCHILD-FDP5N50 Datasheet
265Kb / 10P
   N-Channel MOSFET 500V, 5A, 1.4廓
FDA28N50F FAIRCHILD-FDA28N50F Datasheet
541Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 28A, 0.175廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com