Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
CD4148 Arkusz danych(PDF) 4 Page - First Components International |
|
CD4148 Arkusz danych(HTML) 4 Page - First Components International |
4 / 4 page Data Sheet CD4148 SWITCHING CHIP DIODE Taping Specifications Item Symbol Specification (mm) Specification (inch) Carrier width A 2.00 + 0.20 0.079 + 0.008 Carrier length B 3.60 + 0.20 0.142 + 0.008 Reel outside diameter φA φ178.00 + 2.00 φ7.008 + 0.080 Reel inner diameter φB φ80.00 + 1.00 φ3.150 + 0.030 Feed hole diameter φC φ13.50 + 0.50 φ0.512 + 0.020 Sprocket hole φD φ1.50 + 0.10 φ0.059 + 0.004 Sprocket hole position E 1.75 + 0.10 0.069 + 0.004 Punch hole position F 3.50 + 0.05 0.138 + 0.002 Sprocket hole pitch P0 4.00 + 0.10 0.157 + 0.004 Punch hole pitch P1 4.00 + 0.10 0.157 + 0.004 Embossment center P2 2.00 + 0.05 0.079 + 0.002 Tape width W0 8.00 + 0.30 0.315 + 0.012 Reel inner width W1 9.80 + 1.50 0.386 + 0.060 Reel outside width W2 12.50 + 1.50 0.496 + 0.060 |
Podobny numer części - CD4148 |
|
Podobny opis - CD4148 |